データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQA7N80C データシート(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQA7N80C
部品情報  800V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA7N80C データシート(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA7N80C_07 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA7N80C_07 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA7N80C_07 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA7N80C_07 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA7N80C_07 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA7N80C_07 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA7N80C_07 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA7N80C_07 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
4
www.fairchildsemi.com
FQA7N80C_F109 Rev. A
Typical Performance Characteristics (Continued)
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
Figure 8. On-Resistance Variation
vs. Temperature
vs. Temperature
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current
vs. Case Temperature
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
Notes :
1. V
GS = 10 V
2. I
D = 3.3 A
T
J, Junction Temperature [
oC]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
Notes:
1. V
GS = 0 V
2. I
D = 250 µA
T
J, Junction Temperature [
oC]
10
0
10
1
10
2
10
3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
µs
DC
10 ms
1 ms
100
µs
Operationin This Area
is Limitedby R
DS(on)
Notes :
1. T
C = 25
oC
2. T
J = 150
oC
3. Single Pulse
V
DS, Drain-Source Voltage [V]
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
T
C, Case Temperature [
]
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
N o te s :
1 . Z
θ JC (t) = 0 .6 3
/W M a x .
2 . D u ty F a c to r, D = t
1/t 2
3 . T
JM - T C = P DM * Z θ JC (t)
s in g le p u ls e
D= 0 .5
0.0 2
0.2
0.05
0.1
0.0 1
t
1 , S q u a r e W a v e P u ls e D u r a tio n [ s e c ]
t1
PDM
t2


同様の部品番号 - FQA7N80C_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQA7N80C FAIRCHILD-FQA7N80C_06 Datasheet
791Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQA7N80C_07

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N80 FAIRCHILD-FQB3N80 Datasheet
661Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQP2N80 FAIRCHILD-FQP2N80 Datasheet
649Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF4N80 FAIRCHILD-FQPF4N80 Datasheet
639Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80 FAIRCHILD-FQPF6N80 Datasheet
665Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_06 Datasheet
801Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
731Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQP8N80C FAIRCHILD-FQP8N80C_09 Datasheet
1Mb / 12P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_07 Datasheet
803Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFH10N80 SEMIHOW-HFH10N80 Datasheet
1Mb / 7P
   800V N-Channel MOSFET
HFS3N80 SEMIHOW-HFS3N80 Datasheet
1Mb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com