データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQA9N90C_F109 データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQA9N90C_F109
部品情報  900V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA9N90C_F109 データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA9N90C_F109 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA9N90C_F109 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA9N90C_F109 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA9N90C_F109 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA9N90C_F109 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA9N90C_F109 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA9N90C_F109 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA9N90C_F109 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
5
www.fairchildsemi.com
FQA9N90C_F109 Rev. A
Gate Charge Test Circuit & Waveform
Resistive Switching Test Circuit & Waveforms
Unclamped Inductive Switching Test Circuit & Waveforms


同様の部品番号 - FQA9N90C_F109

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
FQA9N90C-F109 ONSEMI-FQA9N90C-F109 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel QFET® MOSFET 900 V, 9 A, 1.4 Ω
December-2017, Rev 3
logo
Fairchild Semiconductor
FQA9N90C_F109 FAIRCHILD-FQA9N90C_F109 Datasheet
798Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQA9N90C_F109

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N90 FAIRCHILD-FQP2N90 Datasheet
744Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQPF5N90 FAIRCHILD-FQPF5N90 Datasheet
665Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA7N90 FAIRCHILD-FQA7N90 Datasheet
674Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQB5N90 FAIRCHILD-FQB5N90 Datasheet
682Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQB6N90 FAIRCHILD-FQB6N90 Datasheet
596Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS6N90 SEMIHOW-HFS6N90 Datasheet
996Kb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N90TMAM002 FAIRCHILD-FQB6N90TMAM002 Datasheet
604Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQD2N90 FAIRCHILD-FQD2N90_09 Datasheet
847Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
FQA9N90C FAIRCHILD-FQA9N90C Datasheet
680Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
FQA11N90 FAIRCHILD-FQA11N90_07 Datasheet
828Kb / 9P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Shenzhen Meipusen Semic...
SLP9N90CZ MAPLESMI-SLP9N90CZ Datasheet
1Mb / 7P
   900V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com