データシートサーチシステム |
|
6N135M データシート(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor |
|
6N135M データシート(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor |
3 / 13 page ©2008 Fairchild Semiconductor Corporation www.fairchildsemi.com 6N13XM, HCPLXXXM Rev. 1.0.1 3 PRELIMINARY Electrical Characteristics (T A = 0 to 70°C Unless otherwise specified) Individual Component Characteristics *All Typicals at TA = 25°C Symbol Parameter Test Conditions Device Min. Typ.* Max. Unit EMITTER VF Input Forward Voltage IF = 16mA, TA =25°C All 1.45 1.7 V IF = 16mA All 1.8 BVR Input Reverse Breakdown Voltage IR = 10 µA All 5.0 V ∆VF/∆TA Temperature Coefficient of Forward Voltage IF = 16mA All -1.6 mV/°C DETECTOR IOH Logic High Output Current IF = 0mA, VO = VCC = 5.5V, TA =25°C All 0.003 0.5 µA IF = 0mA, VO = VCC = 15V, TA =25°C 6N135M 6N136M HCPL4502M HCPL4503M HCPL2503M 0.005 1 IF = 0mA, VO = VCC = 15V All 50 ICCL Logic Low Supply Current IF = 16mA, VO = Open, VCC = 15V 6N135M 6N136M HCPL4502M HCPL4503M HCPL2503M 145 200 µA IF1 = IF2 = 16mA, VO = Open, VCC = 15V HCPL2530M HCPL2531M 250 400 ICCH Logic High Supply Current IF = 0mA, VO = Open, VCC = 15V, TA =25°C 6N135M 6N136M HCPL4502M HCPL4503M HCPL2503M 1µA IF = 0mA, VO = Open, VCC = 15V 6N135M 6N136M HCPL4502M HCPL4503M HCPL2503M 2 IF = 0mA, VO = Open, VCC = 15V HCPL2530M HCPL2531M 0.02 4 |
同様の部品番号 - 6N135M |
|
同様の説明 - 6N135M |