データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1190ETZ-E データシート(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SA1190ETZ-E
部品情報  Silicon PNP Epitaxial
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SA1190ETZ-E データシート(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  2SA1190ETZ-E Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SA1190ETZ-E Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SA1190ETZ-E Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SA1190ETZ-E Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SA1190ETZ-E Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SA1190ETZ-E Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SA1190ETZ-E Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
2SA1190
Rev.2.00 Aug 10, 2005 page 5 of 6
Collector Output Capacitance vs.
Collector to Base Voltage
Collector to Base Voltage VCB (V)
1
3
10
30
100
–1
–3
–10
–30
–100
f = 1 MHz
IE = 0
Noise Voltage referred to Input vs.
Collector Current
Collector Current IC (mA)
0.1
0.3
1.0
3
10
–0.1
–0.3
–1.0
–3
–10
VCE = –6 V
Rg = 0
f = 1 kHz
Noise Voltage referred to Input vs.
Signal Source Resistance
Signal Source Resistance Rg (Ω)
0.1
1.0
10
100
1,000
10
100
1 k
10 k
100 k
VCE = –6 V
f = 1 kHz
IC = –10 mA
–1
–0.1
Noise Voltage referred to Input vs.
Collector to Emitter Voltage
Collector to Emitter Voltage VCE (V)
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
–1
–3
–10
–30
–100
IC = –1 mA
Rg = 0
f = 1 kHz
Noise Voltage referred to Input vs.
Frequency
Frequency f (Hz)
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
10
100
1 k
10 k
100 k
VCE = –6 V
Rg = 0
IC = –1 mA
–10


同様の部品番号 - 2SA1190ETZ-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1190 HITACHI-2SA1190 Datasheet
45Kb / 10P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA1190 NJSEMI-2SA1190 Datasheet
227Kb / 1P
   New Jersey Semi-Conductor Products,
More results

同様の説明 - 2SA1190ETZ-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SA1025 HITACHI-2SA1025 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1122 HITACHI-2SA1122 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1350 HITACHI-2SA1350 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SA1617 HITACHI-2SA1617 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1026 HITACHI-2SB1026 Datasheet
25Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB1407 HITACHI-2SB1407 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB738 HITACHI-2SB738 Datasheet
31Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
2SB791 HITACHI-2SB791 Datasheet
37Kb / 6P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
Renesas Technology Corp
2SA2080 RENESAS-2SA2080 Datasheet
85Kb / 8P
   SILICON PNP EPITAXIAL
HIT647 RENESAS-HIT647_15 Datasheet
76Kb / 5P
   Silicon PNP Epitaxial
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SA495 NJSEMI-2SA495 Datasheet
137Kb / 2P
   SILICON PNP EPITAXIAL
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com