データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK1764 データシート(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK1764
部品情報  Silicon N Channel MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK1764 データシート(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  2SK1764 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK1764 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK1764 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK1764 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK1764 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK1764 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK1764 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2SK1764
Rev.2.00 Sep 07, 2005 page 4 of 6
80
Case Temperature TC (°C)
120
40
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
–40
0
160
Static Drain to Source on State
Resistance vs. Temperature
ID = 2 A
Pulse Test
VGS = 4 V
VGS = 10 V
0.5 A
1 A
1 A
0.5 A
2 A
Forward Transfer Admittance
vs. Drain Current
5
2
1.0
0.5
0.2
0.1
0.05
0.05
0.1
0.2
0.5
1.0
5
Drain Current ID (A)
2
TC = 25°C
VDS = 10 V
Pulse Test
–25
°C
75
°C
1000
500
200
100
50
20
10
0.05
0.1
0.5
5
Reverse Drain Current IDR (A)
1.0
0.2
2
Body to Drain Diode Reverse
Recovery Time
di/dt = 50 A/
µs, Ta = 25°C
VGS = 0
Pulse Test
Typical Capacitance vs.
Drain to Source Voltage
1000
300
100
30
3
1
010
20
50
Drain to Source Voltage VDS (V)
30
10
40
VGS = 0
f = 1 MHz
Ciss
Coss
Crss
100
80
60
40
20
02
6
8
Gate Charge Qg (nc)
4
20
16
12
8
4
Dynamic Input Characteristics
10
0
VDS
VGS
VDD = 50 V
10 V
25 V
VDD = 50 V
25 V
10 V
ID = 1.5 A
Switching Characteristics
100
50
20
10
2
1
0.05
0.1
0.5
5
Drain Current ID (A)
1.0
0.2
2
5
td (off)
tf
VGS = 10 V VDD = 30 V
PW = 2
µs, duty < 1 %
td (on)
tr


同様の部品番号 - 2SK1764

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1764 HITACHI-2SK1764 Datasheet
28Kb / 5P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results

同様の説明 - 2SK1764

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com