データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK1880 データシート(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK1880
部品情報  Silicon N Channel MOS FET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK1880 データシート(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

  2SK1880 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK1880 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK1880 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK1880 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK1880 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK1880 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK1880 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SK1880 Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 8 page
background image
2SK1880(L), 2SK1880(S)
Rev.2.00 Sep 07, 2005 page 6 of 7
Package Dimensions
6.5 ± 0.5
2.3 ± 0.2
0.55 ± 0.1
1.2 ± 0.3
0.55 ± 0.1
5.4 ± 0.5
1.15 ± 0.1
2.29 ± 0.5
2.29 ± 0.5
0.8 ± 0.1
Package Name
PRSS0004ZD-A
DPAK(L)-(1) / DPAK(L)-(1)V
MASS[Typ.]
0.42g
RENESAS Code
JEITA Package Code
Unit: mm
6.5 ± 0.5
5.4 ± 0.5
2.3 ± 0.2
0.55 ± 0.1
0 – 0.25
0.55 ± 0.1
(1.2)
0.8 ± 0.1
2.29 ± 0.5
2.29 ± 0.5
(5.1)
1.0 Max.
(0.1)
(0.1)
Package Name
PRSS0004ZD-C
DPAK(S) / DPAK(S)V
MASS[Typ.]
0.28g
SC-63
RENESAS Code
JEITA Package Code
Unit: mm


同様の部品番号 - 2SK1880

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1880 HITACHI-2SK1880 Datasheet
44Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK1880 VBSEMI-2SK1880 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1880L HITACHI-2SK1880L Datasheet
44Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK1880L ISC-2SK1880L Datasheet
318Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1880S HITACHI-2SK1880S Datasheet
44Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results

同様の説明 - 2SK1880

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com