データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2735L-E データシート(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK2735L-E
部品情報  Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK2735L-E データシート(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  2SK2735L-E Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK2735L-E Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK2735L-E Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK2735L-E Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK2735L-E Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK2735L-E Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK2735L-E Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SK2735L-E Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
2SK2735(L), 2SK2735(S)
Rev.2.00 Sep 07, 2005 page 5 of 7
50
40
30
20
10
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
VGS = 0, –5 V
10 V
5 V
Source to Drain Voltage
VSD (V)
Reverse Drain Current vs.
Source to Drain Voltage
Pulse Width
PW (S)
Normalized Transient Thermal Impedance vs. Pulse Width
Pulse Test
Vin Monitor
D.U.T.
Vin
10 V
RL
VDD
= 10 V
tr
td(on)
Vin
90%
90%
10%
10%
Vout
td(off)
Vout
Monitor
50
90%
10%
tf
Switching Time Test Circuit
Waveform
3
1
0.3
0.1
0.03
0.01
10
µ
100
µ
1 m
10 m
100 m
1
10
DM
P
PW
T
D =
PW
T
θch – c(t) = γs (t) • θch – c
θch – c = 6.25°C/W, Tc = 25°C
D = 1
0.5
0.2
0.01
0.02
0.1
0.05
1 shot
Pulse
Tc = 25
°C


同様の部品番号 - 2SK2735L-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SK2735L HITACHI-2SK2735L Datasheet
39Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK2735L VBSEMI-2SK2735L Datasheet
959Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2735L ISC-2SK2735L Datasheet
398Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - 2SK2735L-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
H7N0608LD RENESAS-H7N0608LD Datasheet
118Kb / 12P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H5N1503P RENESAS-H5N1503P Datasheet
81Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK6015DPK RENESAS-RJK6015DPK Datasheet
107Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N0310LD RENESAS-H7N0310LD Datasheet
131Kb / 14P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SK2788 RENESAS-2SK2788_11 Datasheet
82Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK5013DPE RENESAS-RJK5013DPE_15 Datasheet
89Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJL5014DPK RENESAS-RJL5014DPK_15 Datasheet
89Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H5N5006DL RENESAS-H5N5006DL_15 Datasheet
113Kb / 10P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N1005LD RENESAS-H7N1005LD_15 Datasheet
145Kb / 11P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
HAT2179R RENESAS-HAT2179R_15 Datasheet
126Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N1005DL RENESAS-H7N1005DL_15 Datasheet
139Kb / 11P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com