データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2329-E データシート(PDF) 4 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK2329-E
部品情報  Silicon N Channel MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK2329-E データシート(HTML) 4 Page - Renesas Technology Corp

  2SK2329-E Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK2329-E Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK2329-E Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK2329-E Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK2329-E Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK2329-E Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK2329-E Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
2SK2393
Rev.2.00 Sep 07, 2005 page 4 of 6
Case Temperature TC (°C)
Static Drain to Source on State
Resistance vs. Temperature
Drain Current ID (A)
Forward Transfer Admittance
vs. Drain Current
Reverse Drain Current IDR (A)
Body to Drain Diode Reverse
Recovery Time
Drain to Source Voltage VDS (V)
Typical Capacitance vs.
Drain to Source Voltage
Dynamic Input Characteristics
Gate Charge Qg (nc)
Drain Current ID (A)
Switching Characteristics
5
4
3
2
1
–40
0
40
80
120
160
0
Pulse Test
ID = 5 A
2 A
VGS = 15 V
1 A
0.1
10
2
5
1
0.2
0.5
0.1
0.2
0.5
1
25
10
VDS = 20 V
Pulse Test
25
°C
Tc = –25
°C
75
°C
0.1
0.3
1
3
10
50
20
10
2
5
1
0.5
di/dt = 100 A/
µs
VGS = 0, Ta = 25°C
010
20
30
40
50
10000
3000
1000
300
100
30
10
VGS = 0
f = 1 MHz
Ciss
Coss
Crss
1000
800
600
400
200
0
20
16
12
8
4
0
40
80
120
160
200
VGS
VDS
VDD = 250 V
400 V
600 V
VDD = 250 V
400 V
600 V
ID = 8 A
0.1
2000
1000
200
500
100
20
50
0.2
0.5
1
2
5
10
VGS = 10 V, VDD = 30 V
PW = 5
µs, duty < 1 %
tf
tr
td(on)
td(off)


同様の部品番号 - 2SK2329-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SK2329 HITACHI-2SK2329 Datasheet
47Kb / 10P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SK2329 RENESAS-2SK2329 Datasheet
88Kb / 8P
   Silicon N Channel MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK2329L HITACHI-2SK2329L Datasheet
47Kb / 10P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK2329L VBSEMI-2SK2329L Datasheet
960Kb / 8P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK2329L ISC-2SK2329L Datasheet
318Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - 2SK2329-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
HAT2088R RENESAS-HAT2088R_15 Datasheet
110Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
H5N2802PF RENESAS-H5N2802PF_15 Datasheet
123Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET Silicon N Channel MOS FET
HAT2093R RENESAS-HAT2093R_15 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon N Channel Power MOS FET Silicon N Channel Power MOS FET
logo
Hitachi Semiconductor
2SK1157 HITACHI-2SK1157 Datasheet
49Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1301 HITACHI-2SK1301 Datasheet
48Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1328 HITACHI-2SK1328 Datasheet
33Kb / 6P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK1526 HITACHI-2SK1526 Datasheet
50Kb / 9P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK619 HITACHI-2SK619 Datasheet
35Kb / 1P
   SILICON N-CHANNEL MOS FET
2SK1093 HITACHI-2SK1093 Datasheet
20Kb / 3P
   Silicon N-Channel MOS FET
logo
Panasonic Semiconductor
2SK1228 PANASONIC-2SK1228 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
2SK615 PANASONIC-2SK615 Datasheet
35Kb / 2P
   Silicon N-Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com