データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK2788VYTR-E データシート(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK2788VYTR-E
部品情報  Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK2788VYTR-E データシート(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  2SK2788VYTR-E Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK2788VYTR-E Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK2788VYTR-E Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK2788VYTR-E Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK2788VYTR-E Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK2788VYTR-E Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK2788VYTR-E Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
2SK2788
Rev.2.00 Sep. 07, 2005 page 5 of 6
10
8
6
4
2
0
0.4
0.8
1.2
1.6
2.0
VGS = 0, –5 V
10 V
5 V
Vin Monitor
D.U.T.
Vin
10 V
RL
VDD
= 30 V
tr
td(on)
Vin
90%
90%
10%
10%
Vout
td(off)
Vout
Monitor
50
90%
10%
tf
Source to Drain Voltage
VSD (V)
Reverse Drain Current vs.
Source to Drain Voltage
Pulse Test
Switching Time Test Circuit
Waveform


同様の部品番号 - 2SK2788VYTR-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK2788VYTR-E RENESAS-2SK2788VYTR-E Datasheet
82Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results

同様の説明 - 2SK2788VYTR-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
H7N0608LD RENESAS-H7N0608LD Datasheet
118Kb / 12P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H5N1503P RENESAS-H5N1503P Datasheet
81Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK6015DPK RENESAS-RJK6015DPK Datasheet
107Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N0310LD RENESAS-H7N0310LD Datasheet
131Kb / 14P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SK2788 RENESAS-2SK2788_11 Datasheet
82Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK5013DPE RENESAS-RJK5013DPE_15 Datasheet
89Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJL5014DPK RENESAS-RJL5014DPK_15 Datasheet
89Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H5N5006DL RENESAS-H5N5006DL_15 Datasheet
113Kb / 10P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N1005LD RENESAS-H7N1005LD_15 Datasheet
145Kb / 11P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
HAT2179R RENESAS-HAT2179R_15 Datasheet
126Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N1005DL RENESAS-H7N1005DL_15 Datasheet
139Kb / 11P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com