データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK3378 データシート(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK3378
部品情報  Silicon N Channel MOS FET High Speed Switching
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK3378 データシート(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp

  2SK3378 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK3378 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK3378 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK3378 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK3378 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK3378 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK3378 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
2SK3378
REJ03G1599-0200 Rev.2.00 Oct 23, 2007
Page 5 of 6
Vin Monitor
D.U.T.
Vin
10 V
RL
VDD
= 10 V
tr
td(on)
Vin
90%
90%
10%
10%
Vout
td(off)
Vout
Monitor
50
90%
10%
tf
Switching Time Test Circuit
Waveform


同様の部品番号 - 2SK3378

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SK3378 HITACHI-2SK3378 Datasheet
27Kb / 5P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Switching
More results

同様の説明 - 2SK3378

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SK3288 HITACHI-2SK3288 Datasheet
39Kb / 8P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Switching
2SK3380 HITACHI-2SK3380 Datasheet
26Kb / 5P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Switching
logo
Sanyo Semicon Device
FW306 SANYO-FW306 Datasheet
17Kb / 2P
   N- Channel Silicon MOS FET High Speed Switching
logo
Renesas Technology Corp
2SK3287 RENESAS-2SK3287 Datasheet
157Kb / 10P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Switching
logo
Hitachi Semiconductor
2SK3289 HITACHI-2SK3289 Datasheet
27Kb / 5P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Switching
2SK3348 HITACHI-2SK3348 Datasheet
40Kb / 8P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Switching
logo
Renesas Technology Corp
2SK3289 RENESAS-2SK3289 Datasheet
44Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Switching
2SK3348 RENESAS-2SK3348 Datasheet
157Kb / 10P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Switching
2SK3349 RENESAS-2SK3349 Datasheet
97Kb / 12P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Switching
June 1999
logo
Hitachi Semiconductor
2SK3287 HITACHI-2SK3287 Datasheet
40Kb / 8P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com