データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SJ350 データシート(PDF) 1 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SJ350
部品情報  Silicon P Channel MOS FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SJ350 データシート(HTML) 1 Page - Renesas Technology Corp

  2SJ350 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SJ350 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SJ350 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SJ350 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SJ350 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SJ350 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SJ350 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
Rev.2.00 Sep 07, 2005 page 1 of 6
2SJ350
Silicon P Channel MOS FET
REJ03G0859-0200
(Previous: ADE-208-138)
Rev.2.00
Sep 07, 2005
Description
High speed power switching
Features
• Low on-resistance
• High speed switching
• Low drive current
• 4 V gate drive device can be driven from 5 V source
• Suitable for switching regulator, DC-DC converter
Outline
RENESAS Package code: PRSS0003AD-A
(Package name: TO-220FM)
1. Gate
2. Drain
3. Source
D
G
S
1
2 3


同様の部品番号 - 2SJ350

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ350 HITACHI-2SJ350 Datasheet
47Kb / 9P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SJ350 VBSEMI-2SJ350 Datasheet
1Mb / 7P
   P-Channel 100 V (D-S) MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SJ3501 KEXIN-2SJ3501 Datasheet
523Kb / 4P
   P-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - 2SJ350

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SJ221 HITACHI-2SJ221 Datasheet
48Kb / 8P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ363 HITACHI-2SJ363 Datasheet
37Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
2SJ386 HITACHI-2SJ386 Datasheet
38Kb / 7P
   Silicon P-Channel MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ181(L) RENESAS-2SJ181(L)_15 Datasheet
109Kb / 7P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ555 RENESAS-2SJ555_15 Datasheet
109Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ518 RENESAS-2SJ518_15 Datasheet
102Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ526 RENESAS-2SJ526_15 Datasheet
110Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ542 RENESAS-2SJ542_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ543 RENESAS-2SJ543_15 Datasheet
107Kb / 10P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ550 RENESAS-2SJ550 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
2SJ551 RENESAS-2SJ551 Datasheet
95Kb / 9P
   Silicon P Channel MOS FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com