データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK3161-E データシート(PDF) 7 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK3161-E
部品情報  Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK3161-E データシート(HTML) 7 Page - Renesas Technology Corp

  2SK3161-E Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK3161-E Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK3161-E Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK3161-E Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK3161-E Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK3161-E Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK3161-E Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp 2SK3161-E Datasheet HTML 8Page - Renesas Technology Corp 2SK3161-E Datasheet HTML 9Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
2SK3161
Rev.3.00 Sep 07, 2005 page 7 of 8
Package Dimensions
10.2 ± 0.3
0.86
0.76 ± 0.1
2.54 ± 0.5
2.54 ± 0.5
+ 0.2
– 0.1
1.3 ± 0.2
4.44 ± 0.2
1.3 ± 0.15
2.49 ± 0.2
0.4 ± 0.1
1.37 ± 0.2
Package Name
PRSS0004AE-A
LDPAK(L) / LDPAK(L)V
MASS[Typ.]
1.40g
RENESAS Code
JEITA Package Code
Unit: mm
10.2 ± 0.3
1.37 ± 0.2
4.44 ± 0.2
1.3 ± 0.15
0.1
+ 0.2
– 0.1
0.4 ± 0.1
2.49 ± 0.2
0.86
+ 0.2
– 0.1
2.54 ± 0.5
2.54 ± 0.5
1.3 ± 0.2
7.8
6.6
2.2
SC-83
1.30g
MASS[Typ.]
LDPAK(S)-(1) / LDPAK(S)-(1)V
PRSS0004AE-B
RENESAS Code
JEITA Package Code
Package Name
Unit: mm


同様の部品番号 - 2SK3161-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SK3161 HITACHI-2SK3161 Datasheet
55Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
logo
Renesas Technology Corp
2SK3161(L) RENESAS-2SK3161(L)_15 Datasheet
114Kb / 11P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
logo
Hitachi Semiconductor
2SK3161L HITACHI-2SK3161L Datasheet
55Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
logo
Inchange Semiconductor ...
2SK3161L ISC-2SK3161L Datasheet
327Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Hitachi Semiconductor
2SK3161S HITACHI-2SK3161S Datasheet
55Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results

同様の説明 - 2SK3161-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
H7N0608LD RENESAS-H7N0608LD Datasheet
118Kb / 12P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H5N1503P RENESAS-H5N1503P Datasheet
81Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK6015DPK RENESAS-RJK6015DPK Datasheet
107Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N0310LD RENESAS-H7N0310LD Datasheet
131Kb / 14P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
2SK2788 RENESAS-2SK2788_11 Datasheet
82Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJK5013DPE RENESAS-RJK5013DPE_15 Datasheet
89Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
RJL5014DPK RENESAS-RJL5014DPK_15 Datasheet
89Kb / 7P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H5N5006DL RENESAS-H5N5006DL_15 Datasheet
113Kb / 10P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N1005LD RENESAS-H7N1005LD_15 Datasheet
145Kb / 11P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
HAT2179R RENESAS-HAT2179R_15 Datasheet
126Kb / 9P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
H7N1005DL RENESAS-H7N1005DL_15 Datasheet
139Kb / 11P
   Silicon N Channel MOS FET High Speed Power Switching
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com