データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N4148WS-V-GS18 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 1N4148WS-V-GS18
部品情報  Small Signal Fast Switching Diode
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

1N4148WS-V-GS18 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  1N4148WS-V-GS18 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 1N4148WS-V-GS18 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 1N4148WS-V-GS18 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 1N4148WS-V-GS18 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 1N4148WS-V-GS18 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 1N4148WS-V-GS18 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
1N4148WS-V
Document Number 85751
Rev. 1.7, 14-Sep-07
Vishay Semiconductors
www.vishay.com
3
Typical Characteristics
Tamb = 25 °C, unless otherwise specified
Figure 1. Forward characteristics
Figure 2. Dynamic Forward Resistance vs. Forward Current
Figure 3. Admissible Power Dissipation vs. Ambient Temperature
17437
0
1
2
V
F (V)
10-1
10-2
1
10
102
103
T
j = 100 °C
T
j = 25 °C
17438
f = 1 kHz
T
j = 25 °C
I
F (mA)
10
102
103
104
10-2
10-1
1102
10
2
5
2
5
2
5
2
5
0
50
100
150
200
250
0
50
100
150
200
20324
T
amb - Ambient Temperature (°C)
Figure 4. Relative Capacitance vs. Reverse Voltage
Figure 5. Leakage Current vs. Junction Temperature
17440
V
R (V)
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
f = 1 MHz
T
j = 25 °C
2
0
8
6
410
17441
T
j (°C)
10
102
103
104
100
200
2
5
2
5
2
5
2
5
V
R = 20 V
1
0


同様の部品番号 - 1N4148WS-V-GS18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
1N4148WS-V VISHAY-1N4148WS-V Datasheet
75Kb / 5P
   Small Signal Fast Switching Diode
Rev. 1.8, 12-Aug-10
logo
SUNMATE electronic Co.,...
1N4148WS-V SUNMATE-1N4148WS-V Datasheet
162Kb / 2P
   150mA Surface Mount Small Signal Fast Switching Diode
More results

同様の説明 - 1N4148WS-V-GS18

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
1N4151W-V VISHAY-1N4151W-V Datasheet
205Kb / 6P
   Small Signal Fast Switching Diode
Rev. 1.2, 06-Apr-05
1N4148W-V VISHAY-1N4148W-V_15 Datasheet
93Kb / 6P
   Small Signal Fast Switching Diode
Rev. 1.5, 27-Jul-12
LL4154-M VISHAY-LL4154-M Datasheet
85Kb / 4P
   Small Signal Fast Switching Diode
Rev. 1.0, 02-Mar-15
1N4148WFL-G VISHAY-1N4148WFL-G Datasheet
94Kb / 5P
   Small Signal Fast Switching Diode
Rev. 1.0., 24-Oct-13
1N4148W-G VISHAY-1N4148W-G Datasheet
96Kb / 5P
   Small Signal Fast Switching Diode
Rev. 1.2, 08-May-13
1N4448WS VISHAY-1N4448WS Datasheet
91Kb / 5P
   Small Signal Fast Switching Diode
Rev. 1.4, 14-Oct-16
1N4148W VISHAY-1N4148W Datasheet
105Kb / 5P
   Small Signal Fast Switching Diode
Rev. 1.7, 08-May-13
BAS16-V-GS08 VISHAY-BAS16-V-GS08 Datasheet
140Kb / 5P
   Small Signal Fast Switching Diode
Rev. 1.5, 09-Mar-06
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SDS914 KODENSHI-SDS914 Datasheet
251Kb / 5P
   Small Signal Fast Switching Diode
SDS2838EF KODENSHI-SDS2838EF Datasheet
265Kb / 5P
   Small Signal Fast Switching Diode
SUD494J KODENSHI-SUD494J Datasheet
280Kb / 5P
   Small Signal Fast Switching Diode
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com