データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6N1135 データシート(PDF) 8 Page - Vishay Siliconix

部品番号 6N1135
部品情報  High Speed Optocoupler, 1 MBd, Photodiode with Transistor Output, 110 °C Rated
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

6N1135 データシート(HTML) 8 Page - Vishay Siliconix

Back Button 6N1135_08 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 6N1135_08 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 6N1135_08 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 6N1135_08 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 6N1135_08 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix 6N1135_08 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix 6N1135_08 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix 6N1135_08 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix 6N1135_08 Datasheet HTML 10Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
Document Number: 83909
For technical questions, contact: optocoupler.answers@vishay.com
www.vishay.com
Rev. 1.6, 07-May-08
167
6N1135/6N1136
High Speed Optocoupler, 1 MBd,
Photodiode with Transistor Output, 110 °C
Rated
Vishay Semiconductors
PACKAGE DIMENSIONS in inches (millimeters)
i178006
Pin one ID
0.255 (6.48)
0.268 (6.81)
0.379 (9.63)
0.390 (9.91)
0.030 (0.76)
0.045 (1.14)
4° typ.
0.100 (2.54) typ.
10°
3° to 9°
0.300 (7.62)
typ.
0.018 (0.46)
0.022 (0.56)
0.008 (0.20)
0.012 (0.30)
0.110 (2.79)
0.130 (3.30)
0.130 (3.30)
0.150 (3.81)
0.020 (0.51)
0.035 (0.89)
0.230 (5.84)
0.250 (6.35)
4
3
2
1
0.031 (0.79)
0.050 (1.27)
5
6
7
8
ISO method A
min.
0.315 (8.00)
0.020 (0.51 )
0.040 (1.02 )
0.300 (7.62)
ref.
0.375 (9.53)
0.395 (10.03 )
0.012 (0.30 ) typ.
0.0040 (0.102)
0.0098 (0.249)
15° max.
Option 9
0.014 (0.35)
0.010 (0.25)
0.400 (10.16)
0.430 (10.92)
0.307 (7.8)
0.291 (7.4)
0.407 (10.36)
0.391 (9.96)
Option 6
0.315 (8.0)
min.
0.300 (7.62)
typ.
0.180 (4.6)
0.160 (4.1)
0.331 (8.4)
min.
0.406 (10.3)
max.
0.028 (0.7)
Option 7
18450


同様の部品番号 - 6N1135_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
6N1135-X007 VISHAY-6N1135-X007 Datasheet
228Kb / 10P
   High Speed Optocoupler, 1 MBd, Photodiode with Transistor Output, 110 C Rated
Rev. 1.5, 26-Oct-04
More results

同様の説明 - 6N1135_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
6N1135 VISHAY-6N1135 Datasheet
228Kb / 10P
   High Speed Optocoupler, 1 MBd, Photodiode with Transistor Output, 110 C Rated
Rev. 1.5, 26-Oct-04
6N136 VISHAY-6N136_V01 Datasheet
221Kb / 10P
   High Speed Optocoupler, 1 MBd, Photodiode with Transistor Output
01-Jan-2022
6N135 VISHAY-6N135 Datasheet
224Kb / 10P
   High Speed Optocoupler, 1 MBd, Photodiode with Transistor Output
Rev. 1.9, 02-Nov-15
SFH6315T VISHAY-SFH6315T Datasheet
224Kb / 8P
   High Speed Optocoupler, 1 MBd, Transistor Output
Rev. 1.3, 20-Nov-03
SFH636 VISHAY-SFH636_V01 Datasheet
202Kb / 11P
   High Speed Optocoupler, 1 MBd, Transistor Output
01-Jan-2022
SFH6136 VISHAY-SFH6136 Datasheet
246Kb / 8P
   High Speed Optocoupler, 1 MBd, Transistor Output
Rev. 1.4, 27-Apr-04
SFH6136 VISHAY-SFH6136_V01 Datasheet
192Kb / 8P
   High Speed Optocoupler, 1 MBd, Transistor Output
01-Jan-2022
SFH6343 VISHAY-SFH6343 Datasheet
168Kb / 10P
   High Speed Optocoupler, 1 MBd, Transistor Output
01-Jan-2022
6N135 VISHAY-6N135_08 Datasheet
148Kb / 8P
   High Speed Optocoupler, 1 MBd, Phtotdiode with Transistor Output
Rev. 1.5, 07-May-08
SFH6325 VISHAY-SFH6325_08 Datasheet
188Kb / 8P
   High Speed Optocoupler, Dual Channel, 1 MBd, Transistor Output
Rev. 1.5, 10-Jan-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com