データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

6TQ035 データシート(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

部品番号 6TQ035
部品情報  Schottky Rectifier, 6 A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

6TQ035 データシート(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  6TQ035 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 6TQ035 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 6TQ035 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 6TQ035 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 6TQ035 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 6TQ035 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
www.vishay.com
For technical questions, contact: diodes-tech@vishay.com
Document Number: 93388
4
Revision: 27-Jun-08
6TQ... Series
Vishay High Power Products
Schottky Rectifier, 6 A
Fig. 5 - Maximum Allowable Case Temperature vs.
Average Forward Current
Fig. 6 - Forward Power Loss Characteristics
Fig. 7 - Maximum Non-Repetitive Surge Current
Fig. 8 - Unclamped Inductive Test Circuit
Note
(1) Formula used: TC = TJ - (Pd + PdREV) x RthJC;
Pd = Forward power loss = IF(AV) x VFM at (IF(AV)/D) (see fig. 6);
PdREV = Inverse power loss = VR1 x IR (1 - D); IR at VR1 = 80 % rated VR
IF(AV) - Average Forward Current (A)
150
155
160
165
170
175
180
01
3
579
DC
Square wave (D = 0.50)
80 % rated V
R applied
See note (1)
2
4
6
8
IF(AV) - Average Forward Current (A)
012
3
45
9
0
1
2
3
4
5
RMS limit
DC
D = 0.20
D = 0.25
D = 0.33
D = 0.50
D = 0.75
67
8
tp - Square Wave Pulse Duration (µs)
10
100
1000
10 000
100
1000
At any rated load condition and
with rated V
RRM applied
following surge
Current
monitor
High-speed
switch
D.U.T.
R
g = 25 Ω
+
Freewheel
diode
V
d = 25 V
L
IRFP460
40HFL40S02


同様の部品番号 - 6TQ035

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
6TQ035 IRF-6TQ035 Datasheet
157Kb / 6P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Microsemi Corporation
6TQ035 MICROSEMI-6TQ035 Datasheet
131Kb / 2P
   10 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Vishay Siliconix
6TQ035-N3 VISHAY-6TQ035-N3 Datasheet
167Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 29-Aug-11
6TQ035PBF VISHAY-6TQ035PBF Datasheet
115Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 06-Jun-08
6TQ035PBF VISHAY-6TQ035PBF Datasheet
167Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 29-Aug-11
More results

同様の説明 - 6TQ035

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
6TQ035SPBF VISHAY-6TQ035SPBF_12 Datasheet
167Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 15-Mar-10
6TQ045SPBF VISHAY-6TQ045SPBF Datasheet
127Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 26-May-08
6TQS VISHAY-6TQS Datasheet
107Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 27-Jun-08
VS-6TQPBF VISHAY-VS-6TQPBF Datasheet
168Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 29-Aug-11
VS-6TQPBF VISHAY-VS-6TQPBF_V01 Datasheet
135Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 6 A
08-Feb-17
6TQ045PBF VISHAY-6TQ045PBF Datasheet
115Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 06-Jun-08
6TQ045S VISHAY-6TQ045S Datasheet
124Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 27-Jun-08
6TQ035SPBF VISHAY-6TQ035SPBF_10 Datasheet
122Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 15-Mar-10
6TQ035PBF VISHAY-6TQ035PBF_12 Datasheet
167Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 29-Aug-11
6TQ VISHAY-6TQ Datasheet
94Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 6 A
Revision: 27-Jun-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com