データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STP10NM65N データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

部品番号 STP10NM65N
部品情報  N-channel 650 V, 0.43 廓, 9 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK
Download  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP10NM65N データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STP10NM65N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP10NM65N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP10NM65N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP10NM65N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP10NM65N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP10NM65N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP10NM65N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP10NM65N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP10NM65N Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 17 page
background image
STD10NM65N - STF10NM65N - STP10NM65N - STU10NM65N
Package mechanical data
11/17
TO-220 mechanical data
Dim
mm
inch
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.14
1.70
0.044
0.066
c0.48
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.6
0.62
D1
1.27
0.050
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F1.23
1.32
0.048
0.051
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L3028.90
1.137
∅P
3.75
3.85
0.147
0.151
Q2.65
2.95
0.104
0.116


同様の部品番号 - STP10NM65N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STP10NM65N STMICROELECTRONICS-STP10NM65N Datasheet
504Kb / 17P
   N-channel 650 V - 0.43 廓 - 9 A - TO-220 - TO-220FP- IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
STP10NM65N ISC-STP10NM65N Datasheet
319Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
STP10NM65N VBSEMI-STP10NM65N Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 650 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - STP10NM65N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STD10NM65N STMICROELECTRONICS-STD10NM65N Datasheet
504Kb / 17P
   N-channel 650 V - 0.43 廓 - 9 A - TO-220 - TO-220FP- IPAK - DPAK second generation MDmesh??Power MOSFET
STF11N65M5 STMICROELECTRONICS-STF11N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.43 廓 typ., 9 A MDmesh??V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
December 2012 Rev 2
STD11N65M5 STMICROELECTRONICS-STD11N65M5 Datasheet
1Mb / 25P
   N-channel 650 V, 0.43 typ., 9 A MDmesh V Power MOSFET in D2PAK, DPAK, TO-220FP, TO-220 and IPAK packages
STD5NM60 STMICROELECTRONICS-STD5NM60_08 Datasheet
561Kb / 18P
   N-channel 650 V@Tjmax, 0.9 廓, 8 A MDmesh??Power MOSFET TO-220, TO-220FP, D2PAK, DPAK, IPAK
STX8NM60N STMICROELECTRONICS-STX8NM60N Datasheet
706Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.56 廓,7 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
STD7NM80 STMICROELECTRONICS-STD7NM80 Datasheet
977Kb / 17P
   N-channel 800 V, 0.95 廓, 6.5 A TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK MDmesh??Power MOSFET
STX11NM60N STMICROELECTRONICS-STX11NM60N Datasheet
641Kb / 20P
   N-channel 600 V, 0.37 廓, 10 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, IPAK, DPAK, D2PAK
STF12N65M5 STMICROELECTRONICS-STF12N65M5 Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 650 V, 0.39 Ohm, 8.5 A MDmesh V Power MOSFET DPAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, IPAK
STX6NM60N STMICROELECTRONICS-STX6NM60N Datasheet
698Kb / 19P
   N-channel 600 V, 0.85 ?? 4.6 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, IPAK, DPAK, D2PAK
January 2009 Rev 3
STD10NM50N STMICROELECTRONICS-STD10NM50N Datasheet
1Mb / 18P
   N-channel 500 V, 0.53 廓, 7 A DPAK, TO-220FP, TO-220 MDmesh??II Power MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com