データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1216 データシート(PDF) 3 Page - Mospec Semiconductor

部品番号 2SA1216
部品情報  POWER TRANSISTORS(17A,180V,200W)
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
ホームページ  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

2SA1216 データシート(HTML) 3 Page - Mospec Semiconductor

  2SA1216 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor 2SA1216 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor 2SA1216 Datasheet HTML 3Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
A


同様の部品番号 - 2SA1216

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wing Shing Computer Com...
2SA1216 WINGS-2SA1216 Datasheet
26Kb / 1P
   PNP PLANAR SILICON TRANSISTOR(AUDIO POWER AMPLIFIER DC TO DC CONVERTER)
logo
Sanken electric
2SA1216 SANKEN-2SA1216 Datasheet
24Kb / 1P
   Silicon PNP Epitaxial Planar Transistor(Audio and General Purpose)
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1216 ISC-2SA1216 Datasheet
115Kb / 2P
   isc Silicon PNP Power Transistor
logo
Savantic, Inc.
2SA1216 SAVANTIC-2SA1216 Datasheet
167Kb / 4P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SA1216 JMNIC-2SA1216 Datasheet
210Kb / 4P
   Silicon PNP Power Transistors
More results

同様の説明 - 2SA1216

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
2SC2922 MOSPEC-2SC2922 Datasheet
119Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(17A,180V,200W)
2SA1494 MOSPEC-2SA1494 Datasheet
117Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(17A,200V,200W)
2SA1295 MOSPEC-2SA1295 Datasheet
117Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(17A,230V,200W)
2SC3264 MOSPEC-2SC3264 Datasheet
127Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(17A,230V,200W)
2SC3858 MOSPEC-2SC3858 Datasheet
125Kb / 3P
   POWER TRANSISTOR(17A,200V,200W)
2N4398 MOSPEC-2N4398 Datasheet
158Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(200W)
2N5301 MOSPEC-2N5301 Datasheet
178Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(200W)
2N6436 MOSPEC-2N6436 Datasheet
191Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(25A,200W)
2N5883 MOSPEC-2N5883 Datasheet
183Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(25A,200W)
MJ802 MOSPEC-MJ802 Datasheet
111Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(30A,100V,200W)
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com