データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCD-160G128C データシート(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

部品番号 LCD-160G128C
部品情報  160 x 128 Dots Graphic LCD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

LCD-160G128C データシート(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  LCD-160G128C Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix LCD-160G128C Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix LCD-160G128C Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Document Number: 37280
Revision 01-Oct-02
www.vishay.com
112
LCD-160G128C
Vishay
For Technical Questions, Contact: Displays@Vishay.com
160 x 128 Dots Graphic LCD
DIMENSIONS in millimeters
PIN NUMBER
SYMBOL
FUNCTION
1
FG
Frame Ground
2
Vss
Power Supply (GND)
3
Vdd
Power Supply (+ 5V)
4
Vadj
Contrast Adjustment
5
Vee
Negative Voltage Output
6
WR
Data Write
7
RD
Data Read
8
CE
Chip Enable
9
C/D
Command/Data Read/Write
10
HALT
Clock Operating Stop Signal
11
Reset
Reset Signal
12
DB0
Data Bus Line
13
DB1
Data Bus Line
14
DB2
Data Bus Line
15
DB3
Data Bus Line
16
DB4
Data Bus Line
17
DB5
Data Bus Line
18
DB6
Data Bus Line
19
DB7
Data Bus Line
20
NC
No Connection
+
17.0
24.5
28.62
31.2
89.6
152.0 0.5
12.0
8-R3.5
4-3.5
280.010
CCFL B/L
150.0 0.5
118.0
101(VA)
92.76(AA)
65.0
2.54
2
1
20 19
+
23.0 max
15.2
0.6
8.54
0.58
0.54
DOT SIZE
SCALE 10/1


同様の部品番号 - LCD-160G128C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
LCD-160G128B VISHAY-LCD-160G128B Datasheet
80Kb / 2P
   160 x 128 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-160G128B VISHAY-LCD-160G128B Datasheet
111Kb / 3P
   160 x 128 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-160G128B VISHAY-LCD-160G128B_08 Datasheet
111Kb / 3P
   160 x 128 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
More results

同様の説明 - LCD-160G128C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
LCD-160G128B VISHAY-LCD-160G128B Datasheet
80Kb / 2P
   160 x 128 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-160G128B VISHAY-LCD-160G128B_08 Datasheet
111Kb / 3P
   160 x 128 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-160G160A VISHAY-LCD-160G160A_08 Datasheet
109Kb / 3P
   160 x 160 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-160G160B VISHAY-LCD-160G160B_08 Datasheet
112Kb / 3P
   160 x 160 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-160G160A VISHAY-LCD-160G160A Datasheet
78Kb / 2P
   160 x 160 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-160G160B VISHAY-LCD-160G160B Datasheet
81Kb / 2P
   160 x 160 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-160X160A VISHAY-LCD-160X160A Datasheet
84Kb / 2P
   160 x 160 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G128B VISHAY-LCD-128G128B Datasheet
108Kb / 3P
   128 x 128 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-128G128A VISHAY-LCD-128G128A Datasheet
111Kb / 3P
   128 x 128 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-160H128B VISHAY-LCD-160H128B Datasheet
61Kb / 3P
   160 x 128 Graphic LCD
Revision: 11-Dec-12
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com