データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCD-320G240B データシート(PDF) 2 Page - Vishay Siliconix

部品番号 LCD-320G240B
部品情報  320 x 240 Dots Graphic LCD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

LCD-320G240B データシート(HTML) 2 Page - Vishay Siliconix

  LCD-320G240B Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix LCD-320G240B Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix LCD-320G240B Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Document Number: 37256
Revision 01-Oct-02
www.vishay.com
144
LCD-320G240B
Vishay
For Technical Questions, Contact: Displays@Vishay.com
320 x 240 Dots Graphic LCD
DIMENSIONS in millimeters
PIN NUMBER
SYMBOL
FUNCTION
1
Vss
Ground
2
Vdd
Power Supply for Logic
3
Vo
Driving Voltage for LCD
4
Ao
Data Type Select
5
WR
8080 Family: Write Signal, 6800 Family: R/W Signal
6
RD
8080 Family: Read Signal, 6800 Family: Enable Clock
7
DB0
Data Bus Line
8
DB1
Data Bus Line
9
DB2
Data Bus Line
10
DB3
Data Bus Line
11
DB4
Data Bus Line
12
DB5
Data Bus Line
13
DB6
Data Bus Line
14
DB7
Data Bus Line
15
CS
Chip Select, Active L
16
RES
Controller Rest Signal Active L
17
Vee
Negative Voltage Output
18
SEL1
H: 68, L: 80
19
FGND
Frame Ground
20
NC
No Connection
166.8
± 0.5
152.0
141.0
122.0 (VA)
115.18 (AA)
11.0
25.0
28.41
4.0
320*240 DOTS
CON2
1
20
47.4
160.0
± 0.5
4 - Ø 3.5
11.0 MAX
6.5
1.0
200.0
± 10.0
CCFL B/L
0.36
0.34
DOT SIZE
SCALE 10/1


同様の部品番号 - LCD-320G240B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
LCD-320G240A VISHAY-LCD-320G240A Datasheet
109Kb / 3P
   320 x 240 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-320G240C VISHAY-LCD-320G240C Datasheet
82Kb / 2P
   320 x 24 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-320G240C VISHAY-LCD-320G240C Datasheet
114Kb / 3P
   320 x 24 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-320G240C VISHAY-LCD-320G240C_08 Datasheet
114Kb / 3P
   320 x 24 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-320G240D VISHAY-LCD-320G240D Datasheet
109Kb / 3P
   320 X 240 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
More results

同様の説明 - LCD-320G240B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
LCD-320G240D VISHAY-LCD-320G240D_08 Datasheet
109Kb / 3P
   320 x 240 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-320G240D VISHAY-LCD-320G240D Datasheet
109Kb / 3P
   320 X 240 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-320X240A VISHAY-LCD-320X240A Datasheet
125Kb / 3P
   320 x 240 Dots Graphic LCD
Revision: 12-Apr-06
LCD-320G240A VISHAY-LCD-320G240A Datasheet
109Kb / 3P
   320 x 240 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
logo
List of Unclassifed Man...
WG320240B ETC-WG320240B Datasheet
54Kb / 1P
   LCD MODULE GRAPHIC 320 X 240 DOTS
logo
Vishay Siliconix
320G240C VISHAY-320G240C Datasheet
82Kb / 2P
   320 x 24 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-320G240C VISHAY-LCD-320G240C_08 Datasheet
114Kb / 3P
   320 x 24 Dots Graphic LCD
Revision 01-Oct-02
LCD-320H240A VISHAY-LCD-320H240A_V02 Datasheet
71Kb / 3P
   320 x 240 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-320H240C VISHAY-LCD-320H240C_V02 Datasheet
134Kb / 3P
   320 x 240 Graphic LCD
01-Jan-2023
LCD-320H240CX VISHAY-LCD-320H240CX_V02 Datasheet
69Kb / 3P
   320 x 240 Graphic LCD
01-Jan-2023
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com