データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1024X-T1-E3 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI1024X-T1-E3
部品情報  Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1024X-T1-E3 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1024X-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1024X-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1024X-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1024X-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1024X-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Document Number: 71170
S-80643-Rev. C, 24-Mar-08
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si1024X
TYPICAL CHARACTERISTICS TA = 25 °C, unless otherwise noted
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
Source-Drain Diode Forward Voltage
0.0
0.8
1.6
2.4
3.2
4.0
0
200
400
600
800
1000
ID - Drain Current (mA)
VGS = 1.8 V
VGS = 4.5 V
VGS = 2.5 V
0
1
2
3
4
5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
VDS = 10 V
ID = 250 mA
Q g - Total Gate Charge (nC)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1000
1
VSD -
)
V
(
e
g
a
t
l
o
V
n
i
a
r
D
-
o
t
-
e
c
r
u
o
S
TJ = 125 °C
TJ = 25 °C
TJ = - 55 °C
10
100
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
0
20
40
60
80
100
04
8
12
16
20
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VGS = 0 V
f = 1 MHz
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
VGS = 4.5 V
ID = 600 mA
TJ -Junction Temperature (°C)
VGS = 1.8 V
ID = 350 mA
0
1
2
3
4
5
0123456
ID = 350 mA
GS -Gate-to-Source Voltage (V)
ID = 200 mA
V


同様の部品番号 - SI1024X-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1024X VISHAY-SI1024X Datasheet
49Kb / 4P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-01
SI1024X VISHAY-SI1024X Datasheet
171Kb / 7P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1024X VISHAY-SI1024X_V01 Datasheet
171Kb / 7P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI1024X-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1912EDH VISHAY-SI1912EDH Datasheet
42Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 05-Mar-01
SI1902DL VISHAY-SI1902DL Datasheet
43Kb / 4P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. E, 12-Aug-02
SI5908DC VISHAY-SI5908DC_10 Datasheet
236Kb / 10P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SI9926CDY VISHAY-SI9926CDY Datasheet
255Kb / 10P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 27-Apr-09
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM9936 DINTEK-DTM9936 Datasheet
307Kb / 9P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
DTS2212 DINTEK-DTS2212 Datasheet
306Kb / 9P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1902CDL VISHAY-SI1902CDL Datasheet
236Kb / 11P
   Dual N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI7904BDN VISHAY-SI7904BDN Datasheet
559Kb / 13P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Dec-08
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI5908DC KEXIN-KI5908DC Datasheet
66Kb / 2P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7904DN VISHAY-SI7904DN Datasheet
88Kb / 5P
   Dual N-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. G, 07-Jul-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com