データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1031R-T1-E3 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI1031R-T1-E3
部品情報  P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1031R-T1-E3 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1031R-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1031R-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1031R-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1031R-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1031R-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Document Number: 71171
S-81543-Rev. C, 07-Jul-08
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si1031R/X
TYPICAL CHARACTERISTICS
TA = 25 °C, unless otherwise noted
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
Surge-Drain Diode Forward Voltage
0
5
10
15
20
25
0
200
400
600
800
1000
ID - Drain Current (mA)
VGS = 1.8 V
VGS = 4.5 V
VGS = 2.5 V
0
1
2
3
4
5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
VDS = 10 V
ID = 150 mA
Qg - Total Gate Charge (nC)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1000
1
VSD
)
V
(
e
g
a
t
l
o
V
n
i
a
r
D
-
o
t
-
e
c
r
u
o
S
-
TJ = 125 °C
TJ = 25 °C
TJ = - 55 °C
10
100
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
0
20
40
60
80
100
120
04
8
12
16
20
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VGS = 0 V
f = 1 MHz
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
VGS = 4.5 V
ID = 150 mA
TJ - Junction Temperature (°C)
VGS = 1.8 V
ID = 125 mA
0
10
20
30
40
50
0123456
ID = 150 mA
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
ID = 125 mA


同様の部品番号 - SI1031R-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1031R VISHAY-SI1031R Datasheet
42Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Jul-03
SI1031R VISHAY-SI1031R Datasheet
135Kb / 7P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1031R/X VISHAY-SI1031R/X Datasheet
134Kb / 7P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1031RX VISHAY-SI1031RX Datasheet
134Kb / 7P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI1031RX VISHAY-SI1031RX_V01 Datasheet
134Kb / 7P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI1031R-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI9400DY VISHAY-SI9400DY Datasheet
58Kb / 4P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. K, 02-Mar-98
SI9424BDY VISHAY-SI9424BDY Datasheet
44Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Oct-02
SI8407DB VISHAY-SI8407DB Datasheet
69Kb / 6P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jan-05
SI7401DN VISHAY-SI7401DN Datasheet
240Kb / 3P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
31-May-01
SI7403BDN VISHAY-SI7403BDN Datasheet
106Kb / 8P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 21-Mar-05
SIS407DN-T1-GE3 VISHAY-SIS407DN-T1-GE3 Datasheet
548Kb / 13P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
SI4477DY-T1-GE3 VISHAY-SI4477DY-T1-GE3 Datasheet
261Kb / 10P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-May-09
SIA431DJ VISHAY-SIA431DJ Datasheet
221Kb / 9P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-May-12
SI1077X VISHAY-SI1077X Datasheet
183Kb / 8P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 24-Dec-12
SI5457DC VISHAY-SI5457DC Datasheet
244Kb / 11P
   P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 06-Sep-10
logo
Analog Power
AM4421P ANALOGPOWER-AM4421P Datasheet
423Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com