データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1304BDL-T1-E3 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI1304BDL-T1-E3
部品情報  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1304BDL-T1-E3 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI1304BDL-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1304BDL-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1304BDL-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1304BDL-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1304BDL-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1304BDL-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1304BDL-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Si1304BDL
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 73480
S–52057—Rev. B, 03–Oct–05
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
1
2
3
4
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
VGS = 3 thru 5 V
Output Characteristics
Transfer Characteristics curves vs. Temp
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
0.0
30.0
60.0
90.0
120.0
150.0
180.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
012345
0
1
2
3
4
5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
0.5
0.8
1.1
1.4
1.7
2.0
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
Crss
ID = 0.91 A
ID = 0.90 A
VGS = 2.5 V
Qg–Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg – Total Gate Charge (nC)
VDS – Drain-Source Voltage (V)
ID – Drain Current (A)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ – Junction Temperature (_C)
VGS = 4.5 V
Coss
Ciss
VDS = 15 V
VGS = 2.5 V
VGS = 2.0 V
VGS = 1.5 V
TA = 25_C
TA = –55_C
VDS = 24 V
VGS = 4.5 V, ID = 0.9 A
VGS = 2.5 V, ID = 0.75 A
TA = 125_C


同様の部品番号 - SI1304BDL-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1304BDL-T1-GE3 VISHAY-SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet
112Kb / 7P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. C, 22-Mar-10
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1304BDL-T1-GE3 VBSEMI-SI1304BDL-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SI1304BDL-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3456DV VISHAY-SI3456DV Datasheet
61Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 23-Nov-98
SUU50N03-12P VISHAY-SUU50N03-12P Datasheet
60Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 15-Sep-03
SI4894DY VISHAY-SI4894DY Datasheet
129Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
17-May-04
SI4406DY VISHAY-SI4406DY Datasheet
38Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 26-May-03
SI7380DP VISHAY-SI7380DP Datasheet
180Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI733ADP VISHAY-SI733ADP Datasheet
61Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Oct-04
SI4892DY VISHAY-SI4892DY Datasheet
71Kb / 4P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 01-Aug-05
logo
Vaishali Semiconductor
SI4356ADY VAISH-SI4356ADY Datasheet
143Kb / 3P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIRA00DP VISHAY-SIRA00DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA04DP VISHAY-SIRA04DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Feb-12
SIRA14DP VISHAY-SIRA14DP Datasheet
513Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 12-Mar-12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com