データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1553DL データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI1553DL
部品情報  Complementary 2.5-V (G-S) MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1553DL データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  SI1553DL Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1553DL Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1553DL Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1553DL Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1553DL Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1553DL Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1553DL Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1553DL Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Si1553DL
Vishay Siliconix
Document Number: 71078
S-21374—Rev. D, 12-Aug-02
www.vishay.com
2-7
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
P−CHANNEL
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
Square Wave Pulse Duration (sec)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 400_C/W
3. TJM - TA = PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM
10-3
10-2
110
10-1
10-4
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Foot
Square Wave Pulse Duration (sec)


同様の部品番号 - SI1553DL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1553DL VISHAY-SI1553DL Datasheet
61Kb / 7P
   Complementary 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Aug-02
SI1553DL VISHAY-SI1553DL Datasheet
133Kb / 8P
   Complementary 2.5 V (G-S) MOSFET
08-Feb-17
SI1553DL VISHAY-SI1553DL_V01 Datasheet
133Kb / 8P
   Complementary 2.5 V (G-S) MOSFET
08-Feb-17
More results

同様の説明 - SI1553DL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1553DL VISHAY-SI1553DL_V01 Datasheet
133Kb / 8P
   Complementary 2.5 V (G-S) MOSFET
08-Feb-17
SI1553DL VISHAY-SI1553DL Datasheet
61Kb / 7P
   Complementary 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 12-Aug-02
SI1539DL VISHAY-SI1539DL_V01 Datasheet
127Kb / 8P
   Complementary 30 V (G-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI2301BDS VISHAY-SI2301BDS Datasheet
59Kb / 5P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
SI1303DL VISHAY-SI1303DL Datasheet
45Kb / 4P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 07-Apr-03
SI5443DC VISHAY-SI5443DC Datasheet
102Kb / 4P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 05-Aug-02
SI1303EDL VISHAY-SI1303EDL Datasheet
74Kb / 5P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. A, 29-Nov-99
SI5404DC-T1-E3 VISHAY-SI5404DC-T1-E3 Datasheet
77Kb / 5P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. C, 13-Oct-03
SI1403DL VISHAY-SI1403DL Datasheet
68Kb / 4P
   P-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. B, 17-Jul-00
SI3442BDV VISHAY-SI3442BDV_08 Datasheet
112Kb / 5P
   N-Channel 2.5-V (G-S) MOSFET
Rev. D, 10-Sep-07
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com