データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI1563EDH-T1-E3 データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI1563EDH-T1-E3
部品情報  Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI1563EDH-T1-E3 データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  SI1563EDH-T1-E3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI1563EDH-T1-E3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI1563EDH-T1-E3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI1563EDH-T1-E3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI1563EDH-T1-E3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI1563EDH-T1-E3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI1563EDH-T1-E3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI1563EDH-T1-E3 Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI1563EDH-T1-E3 Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Document Number: 71416
S-80257-Rev. C, 04-Feb-08
www.vishay.com
7
Vishay Siliconix
Si1563EDH
New Product
P-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Gate Charge
Source-Drain Diode Forward Voltage
Threshold Voltage
0
1
2
3
4
5
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
VDS = 10 V
ID = 1 A
Qg - Total Gate Charge (nC)
1.0
1.2
0.1
1
2
0
0.2
0.6
0.8
VSD -)
V
(
e
g
a
t
l
o
V
n
i
a
r
D
-
o
t
-
e
c
r
u
o
S
TJ = 25 °C
TJ = 150 °C
0.4
- 0.15
- 0.10
- 0.05
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 100 µA
TJ - Temperature (°C)
On-Resistance vs. Junction Temperature
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
Single Pulse Power, Junction-to-Ambient
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS = 4.5 V
ID = 0.88 A
TJ - Junction Temperature (°C)
0.0
0.4
0.8
1.2
1.6
0
1
234
5
ID = 0.88 A
GS - Gate-to-Source Voltage (V)
V
0
1
5
Time (s)
3
4
0
0
6
110
0.1
0.01
2
100


同様の部品番号 - SI1563EDH-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI1563EDH-T1-GE3 VBSEMI-SI1563EDH-T1-GE3 Datasheet
1Mb / 9P
   N- and P- Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SI1563EDH-T1-E3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI1563DH VISHAY-SI1563DH_08 Datasheet
95Kb / 9P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
S-21483-Rev. A, 26-Aug-02
SI1563DH VISHAY-SI1563DH_V01 Datasheet
145Kb / 9P
   Complementary 20 V (D-S) Low-Threshold MOSFET
01-Jan-2022
SI1563DH VISHAY-SI1563DH Datasheet
66Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. A, 26-Aug-02
SI1563EDH VISHAY-SI1563EDH Datasheet
64Kb / 8P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. B, 21-May-01
logo
Guangdong Kexin Industr...
KI1563DH KEXIN-KI1563DH Datasheet
58Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
KI1501DL KEXIN-KI1501DL Datasheet
54Kb / 2P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI1501DL VISHAY-SI1501DL Datasheet
59Kb / 6P
   Complementary 20-V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. B, 21-May-01
SI1563EDH VISHAY-SI1563EDH_V01 Datasheet
119Kb / 9P
   Complementary 20 V (D-S) Low-Threshold MOSFET
01-Jan-2022
SI1563DH VISHAY-SI1563DH_10 Datasheet
281Kb / 14P
   Complementary 20 V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. B, 03-May-10
SI1563DH-T1-E3 VISHAY-SI1563DH-T1-E3 Datasheet
283Kb / 14P
   Complementary 20 V (D-S) Low-Threshold MOSFET
Rev. B, 03-May-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com