データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI3447CDV データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI3447CDV
部品情報  P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI3447CDV データシート(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  SI3447CDV Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI3447CDV Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI3447CDV Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI3447CDV Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI3447CDV Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI3447CDV Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI3447CDV Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
Document Number: 69784
S-80189-Rev. A, 04-Feb-08
www.vishay.com
5
Vishay Siliconix
Si3447CDV
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
* The power dissipation PD is based on TJ(max) = 150 °C, using junction-to-case thermal resistance, and is more useful in settling the upper
dissipation limit for cases where additional heatsinking is used. It is used to determine the current rating, when this rating falls below the package
limit.
Current Derating*
0
2
4
6
8
10
0
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)
Package Limited
Power, Junction-to-Foot
0
1
2
3
4
25
50
75
100
125
150
TC - Case Temperature (°C)


同様の部品番号 - SI3447CDV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3447CDV-T1-GE3 VBSEMI-SI3447CDV-T1-GE3 Datasheet
440Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SI3447CDV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI2335DS VISHAY-SI2335DS Datasheet
48Kb / 4P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
SI6423DQ VISHAY-SI6423DQ Datasheet
42Kb / 5P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Jul-03
SIA477EDJT VISHAY-SIA477EDJT Datasheet
264Kb / 8P
   P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 29-Aug-16
SI2333CDS-T1-GE3 VISHAY-SI2333CDS-T1-GE3 Datasheet
225Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Nov-0
SI3477DV VISHAY-SI3477DV Datasheet
226Kb / 11P
   P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-Jul-10
SI2333DS VISHAY-SI2333DS Datasheet
243Kb / 3P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Mar-05
SI2333DS-T1 VISHAY-SI2333DS-T1 Datasheet
195Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
SI2333CDS VISHAY-SI2333CDS Datasheet
104Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Jun-08
SI5475DC VISHAY-SI5475DC Datasheet
109Kb / 4P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 05-Aug-02
logo
VBsemi Electronics Co.,...
MMSF4P01HDR2G VBSEMI-MMSF4P01HDR2G Datasheet
878Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2333DS VISHAY-SI2333DS_17 Datasheet
199Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com