データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI3586DV データシート(PDF) 6 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI3586DV
部品情報  N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI3586DV データシート(HTML) 6 Page - Vishay Siliconix

  SI3586DV Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI3586DV Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI3586DV Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI3586DV Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI3586DV Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI3586DV Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI3586DV Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI3586DV Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI3586DV Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
www.vishay.com
6
Document Number: 72310
S-60422-Rev. C, 20-Mar-06
Vishay Siliconix
Si3586DV
New Product
P-CHANNEL TYPICAL CHARACTERISTICS
25 °C unless noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current
Gate Charge
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0
1234
5
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 5 thru 2.5 V
2 V
1.5 V
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
0.75
012
34
56
78
ID - Drain Current (A)
VGS = 1.8 V
VGS = 4.5 V
VGS = 2.5 V
0.0
1.3
2.6
3.9
5.2
6.5
0
123
456
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS = 10 V
ID = 2.5 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
1
2
3
4
5
6
7
8
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = - 55 °C
125 °C
25 °C
0
130
260
390
520
650
04
8
12
16
20
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Coss
Ciss
Crss
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS = 4.5 V
ID = 2.5 A
TJ - Junction Temperature (°C)


同様の部品番号 - SI3586DV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3586DV VISHAY-SI3586DV Datasheet
362Kb / 4P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-May-05
SI3586DV VISHAY-SI3586DV Datasheet
212Kb / 13P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 12-Oct-09
SI3586DV VISHAY-SI3586DV Datasheet
117Kb / 9P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI3586DV-T1-E3 VISHAY-SI3586DV-T1-E3 Datasheet
212Kb / 13P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 12-Oct-09
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI3586DV-T1-E3 VBSEMI-SI3586DV-T1-E3 Datasheet
1Mb / 10P
   N- and P-Channel V (D-S) MOSFET
More results

同様の説明 - SI3586DV

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI3588DV VISHAY-SI3588DV Datasheet
59Kb / 7P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
SI3586DV VISHAY-SI3586DV Datasheet
362Kb / 4P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-May-05
SI1553CDL VISHAY-SI1553CDL Datasheet
262Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 02-May-11
SI3586DV VISHAY-SI3586DV_09 Datasheet
212Kb / 13P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 12-Oct-09
logo
Vaishali Semiconductor
SI3585DV VAISH-SI3585DV Datasheet
67Kb / 7P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4511DY VISHAY-SI4511DY Datasheet
77Kb / 8P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Aug-04
SI5509DC VISHAY-SI5509DC_08 Datasheet
134Kb / 12P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Mar-06
SI5515CDC VISHAY-SI5515CDC_10 Datasheet
276Kb / 16P
   N- and P-Channel 20 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 08-Mar-10
SIA519EDJ VISHAY-SIA519EDJ Datasheet
275Kb / 14P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Dec-09
SI4511DY VISHAY-SI4511DY_V01 Datasheet
142Kb / 9P
   N- and P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO7600 VBSEMI-AO7600 Datasheet
1Mb / 9P
   N- and P- Channel 20 V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com