データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SI5476DU-T1-GE3 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 SI5476DU-T1-GE3
部品情報  N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI5476DU-T1-GE3 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI5476DU-T1-GE3 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI5476DU-T1-GE3 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI5476DU-T1-GE3 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI5476DU-T1-GE3 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI5476DU-T1-GE3 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI5476DU-T1-GE3 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI5476DU-T1-GE3 Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
Document Number: 73663
S-81448-Rev. B, 23-Jun-08
www.vishay.com
3
Vishay Siliconix
Si5476DU
New Product
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Output Characteristics
On-Resistance vs. Drain Current and Gate Voltage
Gate Charge
0
5
10
15
20
25
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
VGS = 10 thru 4 V
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS = 3 V
0
5
10
15
20
25
ID - Drain Current (A)
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
0.024
0.028
0.032
0.036
0.040
0
2
4
6
8
10
0
5
10
15
20
25
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS = 30 V
VDS = 48 V
ID = 4.6 A
Transfer Characteristics
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
0
1
2
3
4
5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
TC = 25 °C
TC = 125 °C
TC = - 55 °C
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
Coss
Crss
0
300
600
900
1200
1500
0
102030405060
Ciss
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
VGS = 10 V
ID = 4.6 A
TJ - Junction Temperature (°C)


同様の部品番号 - SI5476DU-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI5476DU-T1-GE3 VISHAY-SI5476DU-T1-GE3 Datasheet
187Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

同様の説明 - SI5476DU-T1-GE3

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
SI7478DP VISHAY-SI7478DP Datasheet
231Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 07-Nov-05
2N7000KL VISHAY-2N7000KL Datasheet
73Kb / 4P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTL9604 DINTEK-DTL9604 Datasheet
246Kb / 8P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MSD20N06 BWTECH-MSD20N06 Datasheet
566Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
MSD30N06 BWTECH-MSD30N06 Datasheet
702Kb / 8P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SIR664DP VISHAY-SIR664DP Datasheet
161Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-May-13
logo
Analog Power
AM110N06-08FP ANALOGPOWER-AM110N06-08FP Datasheet
577Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
AM2362N ANALOGPOWER-AM2362N Datasheet
311Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SUM50020EL VISHAY-SUM50020EL Datasheet
189Kb / 9P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 10-Aug-15
SIS862DN VISHAY-SIS862DN Datasheet
565Kb / 13P
   N-Channel 60 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 27-May-13
logo
Analog Power
AM7960N ANALOGPOWER-AM7960N Datasheet
310Kb / 5P
   N-Channel 60-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com