データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STPS40L40CW データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 STPS40L40CW
部品情報  Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

STPS40L40CW データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  STPS40L40CW Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix STPS40L40CW Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix STPS40L40CW Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix STPS40L40CW Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix STPS40L40CW Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix STPS40L40CW Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Document Number: 93481
For technical questions, contact: diodes-tech@vishay.com
www.vishay.com
Revision: 21-Aug-08
3
STPS40L40CW
Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Vishay High Power Products
Fig. 1 - Maximum Forward Voltage Drop Characteristics
(Per Leg)
Fig. 2 - Typical Values of Reverse Current vs.
Reverse Voltage (Per Leg)
Fig. 3 - Typical Junction Capacitance vs. Reverse Voltage (Per Leg)
Fig. 4 - Maximum Thermal Impedance ZthJC Characteristics (Per Leg)
0.1
100
1000
VFM - Forward Voltage Drop (V)
0.2
0.6
0.8
1.0
1.4
0
0.4
1.2
10
1
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 25 °C
0.001
1
10
100
0.1
0.01
1000
VR - Reverse Voltage (V)
10
515
20
40
45
25
30
35
0
T
J = 150 °C
T
J = 125 °C
T
J = 100 °C
T
J = 75 °C
T
J = 50 °C
T
J = 25 °C
100
1000
10 000
VR - Reverse Voltage (V)
10
20
30
50
40
0
T
J = 25 °C
0.001
0.01
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
t1 - Rectangular Pulse Duration (s)
100
D = 0.50
D = 0.33
D = 0.25
D = 0.17
D = 0.08
Single pulse
(thermal resistance)
P
DM
t
1
t
2
Notes:
1. Duty factor D = t
1/t2
2. Peak T
J = PDM x ZthJC + TC
10
0.1


同様の部品番号 - STPS40L40CW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STPS40L40CW STMICROELECTRONICS-STPS40L40CW Datasheet
78Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
STPS40L40CW VISHAY-STPS40L40CW Datasheet
133Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 14-Aug-08
logo
STMicroelectronics
STPS40L40CW STMICROELECTRONICS-STPS40L40CW Datasheet
77Kb / 5P
   LOW DROP POWER SCHOTTKY RECTIFIER
logo
International Rectifier
STPS40L40CW IRF-STPS40L40CW Datasheet
257Kb / 7P
   The STPS40L40CW center tap Schottky rectifier has been optimized for very low forward voltage drop, with moderate leakage.
logo
Vishay Siliconix
STPS40L40CWPBF VISHAY-STPS40L40CWPBF Datasheet
133Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 14-Aug-08
More results

同様の説明 - STPS40L40CW

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
40CPQ035PBF VISHAY-40CPQ035PBF Datasheet
122Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 13-Aug-08
40CPQ080G VISHAY-40CPQ080G Datasheet
113Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 21-Aug-08
40CTQ045PBF VISHAY-40CTQ045PBF Datasheet
118Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 13-Aug-08
MBRB4045CTPBF VISHAY-MBRB4045CTPBF Datasheet
123Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 14-Aug-08
STPS40L15CWPBF VISHAY-STPS40L15CWPBF Datasheet
113Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 14-Aug-08
MBR40L15CWPBF VISHAY-MBR40L15CWPBF Datasheet
117Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 14-Aug-08
40CTQ045PBF VISHAY-40CTQ045PBF_12 Datasheet
165Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 26-Aug-11
40CTQ150PBF VISHAY-40CTQ150PBF_12 Datasheet
154Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 26-Aug-11
40L4.CWPBF VISHAY-40L4.CWPBF Datasheet
585Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 11-Oct-11
MBR4060WTPBF VISHAY-MBR4060WTPBF_12 Datasheet
170Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 30-Aug-11
VS-40CPQ100PBF VISHAY-VS-40CPQ100PBF Datasheet
704Kb / 7P
   Schottky Rectifier, 2 x 20 A
Revision: 11-Oct-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com