データシートサーチシステム |
|
K102K15C0GF5.H5 データシート(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix |
|
K102K15C0GF5.H5 データシート(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix |
7 / 13 page www.vishay.com If not in range chart or for technical questions please contact cmll@vishay.com Document Number: 45175 59 Revision: 18-Jan-06 Mono-Kap Vishay Dipped Radial Multilayer Ceramic Capacitors 50 - 100 Vdc MONO-KAP C0G - 50 VDC CLEAR TEXT CODE CAP (PF) RATED VOLTAGE (VDC) LEAD SPACING 10 % TOLERANCE 20 % TOLERANCE MM (INCH-REF) 13TH DIGIT T = REEL; U = AMMO; 3 = BULK 13TH DIGIT T = REEL; U = AMMO; 3 = BULK 39 50 Vdc 2.5 mm (0.10") K390J15C0GF5.L2 K390K15C0GF5.L2 39 5.0 mm (0.20") K390J15C0GF5.H5 K390K15C0GF5.H5 47 2.5 mm (0.10") K470J15C0GF5.L2 K470K15C0GF5.L2 47 5.0 mm (0.20") K470J15C0GF5.H5 K470K15C0GF5.H5 56 2.5 mm (0.10") K560J15C0GF5.L2 K560K15C0GF5.L2 56 5.0 mm (0.20") K560J15C0GF5.H5 K560K15C0GF5.H5 68 2.5 mm (0.10") K680J15C0GF5.L2 K680K15C0GF5.L2 68 5.0 mm (0.20") K680J15C0GF5.H5 K680K15C0GF5.H5 82 2.5 mm (0.10") K820J15C0GF5.L2 K820K15C0GF5.L2 82 5.0 mm (0.20") K820J15C0GF5.H5 K820K15C0GF5.H5 100 2.5 mm (0.10") K101J15C0GF5.L2 K101K15C0GF5.L2 100 5.0 mm (0.20") K101J15C0GF5.H5 K101K15C0GF5.H5 120 2.5 mm (0.10") K121J15C0GF5.L2 K121K15C0GF5.L2 120 5.0 mm (0.20") K121J15C0GF5.H5 K121K15C0GF5.H5 150 2.5 mm (0.10") K151J15C0GF5.L2 K151K15C0GF5.L2 150 5.0 mm (0.20") K151J15C0GF5.H5 K151K15C0GF5.H5 180 2.5 mm (0.10") K181J15C0GF5.L2 K181K15C0GF5.L2 180 5.0 mm (0.20") K181J15C0GF5.H5 K181K15C0GF5.H5 220 2.5 mm (0.10") K221J15C0GF5.L2 K221K15C0GF5.L2 220 5.0 mm (0.20") K221J15C0GF5.H5 K221K15C0GF5.H5 270 2.5 mm (0.10") K271J15C0GF5.L2 K271K15C0GF5.L2 270 5.0 mm (0.20") K271J15C0GF5.H5 K271K15C0GF5.H5 330 2.5 mm (0.10") K331J15C0GF5.L2 K331K15C0GF5.L2 330 5.0 mm (0.20") K331J15C0GF5.H5 K331K15C0GF5.H5 390 2.5 mm (0.10") K391J15C0GF5.L2 K391K15C0GF5.L2 390 5.0 mm (0.20") K391J15C0GF5.H5 K391K15C0GF5.H5 470 2.5 mm (0.10") K471J15C0GF5.L2 K471K15C0GF5.L2 470 5.0 mm (0.20") K471J15C0GF5.H5 K471K15C0GF5.H5 560 2.5 mm (0.10") K561J15C0GF5.L2 K561K15C0GF5.L2 560 5.0 mm (0.20") K561J15C0GF5.H5 K561K15C0GF5.H5 680 2.5 mm (0.10") K681J15C0GF5.L2 K681K15C0GF5.L2 680 5.0 mm (0.20") K681J15C0GF5.H5 K681K15C0GF5.H5 820 2.5 mm (0.10") K821J15C0GF5.L2 K821K15C0GF5.L2 820 5.0 mm (0.20") K821J15C0GF5.H5 K821K15C0GF5.H5 1000 2.5 mm (0.10") K102J15C0GF5.L2 K102K15C0GF5.L2 1000 5.0 mm (0.20") K102J15C0GF5.H5 K102K15C0GF5.H5 1200 2.5 mm (0.10") K122J15C0GF5.L2 K122K15C0GF5.L2 1200 5.0 mm (0.20") K122J15C0GF5.H5 K122K15C0GF5.H5 1500 2.5 mm (0.10") K152J15C0GF5.L2 K152K15C0GF5.L2 1500 5.0 mm (0.20") K152J15C0GF5.H5 K152K15C0GF5.H5 1800 2.5 mm (0.10") K182J15C0GF5.L2 K182K15C0GF5.L2 1800 5.0 mm (0.20") K182J15C0GF5.H5 K182K15C0GF5.H5 2200 2.5 mm (0.10") K222J15C0GF5.L2 K222K15C0GF5.L2 2200 5.0 mm (0.20") K222J15C0GF5.H5 K222K15C0GF5.H5 2700 2.5 mm (0.10") K272J20C0GF5.L2 K272K20C0GF5.L2 2700 5.0 mm (0.20") K272J20C0GF5.H5 K272K20C0GF5.H5 |
同様の部品番号 - K102K15C0GF5.H5 |
|
同様の説明 - K102K15C0GF5.H5 |