データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS831-5I データシート(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

部品番号 TS831-5I
部品情報  MICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE LOW
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

TS831-5I データシート(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button TS831-5I Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics TS831-5I Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics TS831-5I Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics TS831-5I Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics TS831-5I Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics TS831-5I Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics TS831-5I Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics TS831-5I Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics TS831-5I Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
TS831
9/11
PACKAGE MECHANICAL DATA
8 PINS - PLASTIC MICROPACKAGE (SO)
Dim.
Millim eters
Inches
Min.
Typ.
Max.
Min.
Typ.
Max.
A
1.75
0.069
a1
0.1
0.25
0.004
0.010
a2
1.65
0.065
a3
0.65
0.85
0.026
0.033
b
0.35
0.48
0.014
0.019
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.25
0.5
0.010
0.020
c1
45
° (typ.)
D
4.8
5.0
0.189
0.197
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
3.81
0.150
F
3.8
4.0
0.150
0.157
L
0.4
1.27
0.016
0.050
M
0.6
0.024
S8
° (max.)


同様の部品番号 - TS831-5I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
TS831 STMICROELECTRONICS-TS831 Datasheet
263Kb / 11P
   MICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE LOW
logo
ATMEL Corporation
TS83102G0B ATMEL-TS83102G0B Datasheet
1Mb / 56P
   10-bit 2 Gsps ADC
TS83102G0BCGL ATMEL-TS83102G0BCGL Datasheet
1Mb / 56P
   10-bit 2 Gsps ADC
TS83102G0BVGL ATMEL-TS83102G0BVGL Datasheet
1Mb / 56P
   10-bit 2 Gsps ADC
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS8314 TSC-TS8314 Datasheet
1Mb / 28P
   Bi-directional N-Channel 2.5V Specified MicroSURF?
More results

同様の説明 - TS831-5I

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
TS831 STMICROELECTRONICS-TS831_01 Datasheet
263Kb / 11P
   MICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE LOW
TS836 STMICROELECTRONICS-TS836_03 Datasheet
240Kb / 10P
   MICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE HIGH
TS836 STMICROELECTRONICS-TS836 Datasheet
73Kb / 8P
   MICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE HIGH
TS834 STMICROELECTRONICS-TS834_01 Datasheet
392Kb / 7P
   MICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE LOW OR HIGH INTEGRATED TIMER
TS834 STMICROELECTRONICS-TS834 Datasheet
75Kb / 8P
   MICROPOWER VOLTAGE SUPERVISOR RESET ACTIVE LOW OR HIGH WITH INTEGRATED TIMER
logo
Microchip Technology
MIC2774 MICROCHIP-MIC2774 Datasheet
1Mb / 18P
   Dual Micropower Low Voltage Supervisor
Revision A (May 2022)
logo
California Micro Device...
CM3403 CALMIRCO-CM3403 Datasheet
183Kb / 6P
   Micropower Supply Voltage Supervisor (SVS)
CM3404 CALMIRCO-CM3404 Datasheet
295Kb / 6P
   Micropower Supply Voltage Supervisor (SVS)
logo
Microchip Technology
TC1270A MICROCHIP-TC1270A Datasheet
573Kb / 40P
   Voltage Supervisor with Manual Reset Input
2007
logo
NXP Semiconductors
NE56631-XX PHILIPS-NE56631-XX Datasheet
107Kb / 11P
   Active-LOW system reset
2003 Feb 14
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com