データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDA18271HD データシート(PDF) 9 Page - NXP Semiconductors

部品番号 TDA18271HD
部品情報  Silicon Tuner IC
Download  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

TDA18271HD データシート(HTML) 9 Page - NXP Semiconductors

Back Button TDA18271HD Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors TDA18271HD Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors TDA18271HD Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors TDA18271HD Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors TDA18271HD Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors TDA18271HD Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors TDA18271HD Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors TDA18271HD Datasheet HTML 12Page - NXP Semiconductors TDA18271HD Datasheet HTML 13Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 69 page
background image
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xx
xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
Table 5.
I2C-bus format
Name
Byte
name
Sub
address
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
Address byte 1
-
-
11000
MA[1:0]
R/W
Address byte 2
-
-
0
0
AD[5:0]
ID byte
ID
00h
1
ID[6:0]
Thermo byte
TM
01h
POR
LOCK
TM_RANGE
TM_ON
TM_D[3:0]
Power level byte
PL
02h
POWER_LEVEL[7:0]
Easy prog byte 1
EP1
03h
POWER_
LEVEL[8]
DIS_
POWER_
LEVEL
0
RF_CAL_OK IR_CAL_OK
BP_FILTER[2:0]
Easy prog byte 2
EP2
04h
RF_BAND[2:0]
GAIN_TAPER[4:0]
Easy prog byte 3
EP3
05h
SM
SM_LT
SM_XT
AGCK_MODE[1:0]
STD[2:0]
Easy prog byte 4
EP4
06h
FM_RFN
XTOUT_ON
1
IF_LEVEL[2:0]
CAL_MODE[1:0]
Easy prog byte 5
EP5
07h
EXTENDED
_REG
IR_GSTEP[2:0]
0
IR_MEAS[2:0]
Cal post-divider byte
CPD
08h
CAL_POST_DIV[7:0]
Cal divider byte 1
CD1
09h
0
CAL_DIV[22:16]
Cal divider byte 2
CD2
0Ah
CAL_DIV[15:8]
Cal divider byte 3
CD3
0Bh
CAL_DIV[7:0]
Main post-divider
byte
MPD
0Ch
IF_NOTCH
MAIN_POST_DIV[6:0]
Main divider byte 1
MD1
0Dh
0
MAIN_DIV[22:16]
Main divider byte 2
MD2
0Eh
MAIN_DIV[15:8]
Main divider byte 3
MD3
0Fh
MAIN_DIV[7:0]
Extended byte 1
EB1
10h
EB1[7:3]
CALVCO_
FORLON
AGC1_
ALWAYS_
MASTERN
AGC1_
FIRSTN
Extended byte 2
EB2
11h
EB2[7:0]
Extended byte 3
EB3
12h
EB3[7:0]
Extended byte 4
EB4
13h
EB4[7:6]
LO_FORCE
SRCE
EB4[4:0]
Extended byte 5
EB5
14h
EB5[7:0]
Extended byte 6
EB6
15h
EB6[7:0]


同様の部品番号 - TDA18271HD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA18271HD NXP-TDA18271HD Datasheet
334Kb / 70P
   Silicon Tuner IC
Rev. 04-19 May 2009
TDA18271HD/C2 NXP-TDA18271HD/C2 Datasheet
334Kb / 70P
   Silicon Tuner IC
Rev. 04-19 May 2009
TDA18271HD NXP-TDA18271HD_09 Datasheet
334Kb / 70P
   Silicon Tuner IC
Rev. 04-19 May 2009
More results

同様の説明 - TDA18271HD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
TDA18271HD NXP-TDA18271HD_09 Datasheet
334Kb / 70P
   Silicon Tuner IC
Rev. 04-19 May 2009
TDA18211HD NXP-TDA18211HD Datasheet
320Kb / 66P
   DVB-T Silicon Tuner IC
Rev. 05-2 June 2009
TDA18218HN NXP-TDA18218HN Datasheet
138Kb / 25P
   DVB-T Silicon Tuner IC
Rev. 01-8 July 2009
logo
Texas Instruments
SN761662 TI-SN761662 Datasheet
974Kb / 20P
[Old version datasheet]   DTV TUNER IC
SN761678B TI-SN761678B Datasheet
435Kb / 20P
[Old version datasheet]   TV TUNER IC
SN761678B TI1-SN761678B_14 Datasheet
413Kb / 21P
[Old version datasheet]   TV TUNER IC
SN761664 TI-SN761664 Datasheet
454Kb / 22P
[Old version datasheet]   DTV TUNER IC
SN761662 TI1-SN761662_14 Datasheet
991Kb / 23P
[Old version datasheet]   DTV TUNER IC
SN761685 TI1-SN761685_14 Datasheet
414Kb / 14P
[Old version datasheet]   TV TUNER IC
SN761681 TI-SN761681 Datasheet
878Kb / 20P
[Old version datasheet]   TV TUNER IC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com