データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STB80NF55-08 データシート(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

部品番号 STB80NF55-08
部品情報  N-channel 55 V - 0.0065 廓 - 80 A - TO-220 - D2PAK - TO-247 STripFET??Power MOSFET
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STB80NF55-08 データシート(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button STB80NF55-08_08 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STB80NF55-08_08 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STB80NF55-08_08 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STB80NF55-08_08 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STB80NF55-08_08 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STB80NF55-08_08 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STB80NF55-08_08 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STB80NF55-08_08 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STB80NF55-08_08 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 15 page
background image
Package mechanical data
STP80NF55-08 - STB80NF55-08 - STW80NF55-08
10/15
TO-220 mechanical data
Dim
mm
inch
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
A
4.40
4.60
0.173
0.181
b
0.61
0.88
0.024
0.034
b1
1.14
1.70
0.044
0.066
c0.48
0.70
0.019
0.027
D
15.25
15.75
0.6
0.62
D1
1.27
0.050
E
10
10.40
0.393
0.409
e
2.40
2.70
0.094
0.106
e1
4.95
5.15
0.194
0.202
F1.23
1.32
0.048
0.051
H1
6.20
6.60
0.244
0.256
J1
2.40
2.72
0.094
0.107
L13
14
0.511
0.551
L1
3.50
3.93
0.137
0.154
L20
16.40
0.645
L3028.90
1.137
∅P
3.75
3.85
0.147
0.151
Q2.65
2.95
0.104
0.116


同様の部品番号 - STB80NF55-08_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STB80NF55-08-1 STMICROELECTRONICS-STB80NF55-08-1 Datasheet
353Kb / 11P
   N-CHANNEL 55V - 0.0065 ohm - 80A D2PAK/I2PAK/TO-220 STripFET??II POWER MOSFET
STB80NF55-08AG STMICROELECTRONICS-STB80NF55-08AG Datasheet
1,008Kb / 18P
   Automotive-grade N-channel 55 V, 6.5 m typ.,80 A STripFETTM Power MOSFETs in D²PAK and TO-220 packages
September 2016 Rev 1
STB80NF55-08T4 STMICROELECTRONICS-STB80NF55-08T4 Datasheet
368Kb / 15P
   N-channel 55 V, 0.0065 廓, 80 A, TO-220, D2PAK, TO-247 STripFET??Power MOSFET
More results

同様の説明 - STB80NF55-08_08

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STB80NF55-08T4 STMICROELECTRONICS-STB80NF55-08T4 Datasheet
368Kb / 15P
   N-channel 55 V, 0.0065 廓, 80 A, TO-220, D2PAK, TO-247 STripFET??Power MOSFET
STB85NF55L STMICROELECTRONICS-STB85NF55L_09 Datasheet
937Kb / 14P
   N-channel 55 V, 0.0060 廓, 80 A, TO-220, D2PAK STripFET??II Power MOSFET
STP80NF06 STMICROELECTRONICS-STP80NF06_07 Datasheet
314Kb / 14P
   N-channel 60V - 0.0065 - 80A TO-220/D2PAK/TO-247 STripFET II Power MOSFET
STB85NF55 STMICROELECTRONICS-STB85NF55_09 Datasheet
951Kb / 15P
   N-channel 55 V, 0.0062 廓, 80 A, TO-220, D2PAK, I2PAK STripFET??II Power MOSFET
STB140NF55 STMICROELECTRONICS-STB140NF55_07 Datasheet
483Kb / 15P
   N-channel 55V - 0.0065廓 - 80A - D2PAK - I2PAK - TO-220 STripFET??II Power MOSFET
STB160N75F3_0710 STMICROELECTRONICS-STB160N75F3_0710 Datasheet
390Kb / 16P
   N-channel 75V - 3.5m廓 - 120A - TO-220 - TO-247 - D2PAK STripFET??Power MOSFET
STB141NF55 STMICROELECTRONICS-STB141NF55 Datasheet
358Kb / 15P
   N-channel 55V - 0.0065廓 - 80A - D2PAK - I2PAK - TO-220 STripFET??II Power MOSFET
STB60N55F3 STMICROELECTRONICS-STB60N55F3_09 Datasheet
630Kb / 20P
   N-channel 55 V, 6.5 m廓, 80 A, DPAK, IPAK, D2PAK, I2PAK, TO-220 TO-220FP STripFET??III Power MOSFET
STB150NF55 STMICROELECTRONICS-STB150NF55_06 Datasheet
561Kb / 19P
   N-channel 55V - 0.005廓 - 120A - D2PAK/TO-220/TO-247 STripFET??II Power MOSFET
STD70N10F4 STMICROELECTRONICS-STD70N10F4 Datasheet
974Kb / 18P
   N-channel 100 V, 0.015 廓, 60 A, STripFET??DeepGATE??Power MOSFET in TO-220, DPAK, TO-247, D2PAK
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com