データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM520A データシート(PDF) 8 Page - Seoul Semiconductor

部品番号 LM520A
部品情報  WARM WHITE LAMP LED
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEOUL [Seoul Semiconductor]
ホームページ  http://www.seoulsemicon.com
Logo SEOUL - Seoul Semiconductor

LM520A データシート(HTML) 8 Page - Seoul Semiconductor

Back Button LM520A Datasheet HTML 4Page - Seoul Semiconductor LM520A Datasheet HTML 5Page - Seoul Semiconductor LM520A Datasheet HTML 6Page - Seoul Semiconductor LM520A Datasheet HTML 7Page - Seoul Semiconductor LM520A Datasheet HTML 8Page - Seoul Semiconductor LM520A Datasheet HTML 9Page - Seoul Semiconductor LM520A Datasheet HTML 10Page - Seoul Semiconductor LM520A Datasheet HTML 11Page - Seoul Semiconductor LM520A Datasheet HTML 12Page - Seoul Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
Rev. 00
Rev. 00
December 2007
December 2007
www.ZLED.com
www.ZLED.com
Document No. : SSC-QP-7-07-24 (Rev.00)
<080924> Rev. 0.2
6. Color & Binning
0.40
0.42
0.44
0.46
0.48
0.50
0.52
0.36
0.38
0.40
0.42
0.44
0.46
Plankian line
3175K
h
g
f
e
2500K
CIE(x)
Note : Color Coordinates Measurement allowance is ± 0.01
0.4466
0.4294
0.4160
0.4310
y
0.4970
0.4864
0.4323
0.4390
x
Rank e
0.4294
0.4137
0.3993
0.4160
y
0.4864
0.4769
0.4248
0.4323
x
Rank f
0.4137
0.4004
0.3877
0.3993
y
0.4769
0.4689
0.4196
0.4248
x
Rank g
0.4004
0.3838
0.3725
0.3877
y
0.4689
0.4588
0.4129
0.4196
x
Rank h


同様の部品番号 - LM520A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seoul Semiconductor
LM520A SEOUL-LM520A Datasheet
402Kb / 12P
   WARM WHITE LAMP LED
More results

同様の説明 - LM520A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seoul Semiconductor
LM520A SEOUL-LM520A Datasheet
402Kb / 12P
   WARM WHITE LAMP LED
LM560A SEOUL-LM560A Datasheet
405Kb / 12P
   WARM WHITE LAMP LED
LM560A SEOUL-LM560A_1 Datasheet
493Kb / 15P
   WARM WHITE LAMP LED
LM560 SEOUL-LM560 Datasheet
468Kb / 12P
   WARM WHITE LAMP LED
logo
Marl International Limi...
NSPL515DS MARL-NSPL515DS Datasheet
500Kb / 15P
   WARM WHITE LED
logo
NICHIA CORPORATION
NSPL515S NICHIA-NSPL515S Datasheet
333Kb / 15P
   WARM WHITE LED
NESL064AT NICHIA-NESL064AT Datasheet
521Kb / 15P
   WARM WHITE LED
NFSL036LT NICHIA-NFSL036LT Datasheet
304Kb / 14P
   WARM WHITE LED
NSPL500DS NICHIA-NSPL500DS Datasheet
486Kb / 13P
   WARM WHITE LED
NSPL510S NICHIA-NSPL510S Datasheet
417Kb / 15P
   WARM WHITE LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com