データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TC6V2 データシート(PDF) 4 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

部品番号 TC6V2
部品情報  500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAK_CHEONG [Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.takcheong.com/en/index.asp
Logo TAK_CHEONG - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

TC6V2 データシート(HTML) 4 Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd

  TC6V2 Datasheet HTML 1Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TC6V2 Datasheet HTML 2Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TC6V2 Datasheet HTML 3Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TC6V2 Datasheet HTML 4Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd TC6V2 Datasheet HTML 5Page - Tak Cheong Electronics (Holdings) Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Number: DB-035
June 2008 / E
Page 4
SEMICONDUCTOR
TAK CHEONG
®
Package Outline
Package
Case Outline
DO-35
DO-35
Millimeters
Inches
DIM
Min
Max
Min
Max
A
0.46
0.55
0.018
0.022
B
3.05
5.08
0.120
0.200
C
25.40
38.10
1.000
1.500
D
1.53
2.28
0.060
0.090
Notes:
1.
All dimensions are within JEDEC standard.
2.
DO35 polarity denoted by cathode band.


同様の部品番号 - TC6V2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tumbler Technologies + ...
TC6 TRUMPOWER-TC6 Datasheet
23Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS
logo
TiMOTION Technology Co....
TC6 TIMOTION-TC6 Datasheet
304Kb / 4P
   Over current protection
20141028-C
logo
Tumbler Technologies + ...
TC6-15D1205 TRUMPOWER-TC6-15D1205 Datasheet
23Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS 2:1 Input, 15 Watt
TC6-15D1205 TRUMPOWER-TC6-15D1205 Datasheet
23Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS
TC6-15D1212 TRUMPOWER-TC6-15D1212 Datasheet
23Kb / 1P
   DC/DC CONVERTERS 2:1 Input, 15 Watt
More results

同様の説明 - TC6V2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tak Cheong Electronics ...
BZX79C110 TAK_CHEONG-BZX79C110_10 Datasheet
178Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Yea Shin Technology Co....
ZX2V0 YEASHIN-ZX2V0 Datasheet
815Kb / 5P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
ZL2V4B YEASHIN-ZL2V4B Datasheet
604Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N5221B YEASHIN-1N5221B Datasheet
1Mb / 10P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Tak Cheong Electronics ...
TCBZX55C2V0 TAK_CHEONG-TCBZX55C2V0 Datasheet
181Kb / 6P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCZL2V4B TAK_CHEONG-TCZL2V4B Datasheet
174Kb / 5P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N750A TAK_CHEONG-1N750A Datasheet
316Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N4370A TAK_CHEONG-1N4370A Datasheet
166Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TC1N5221B TAK_CHEONG-TC1N5221B Datasheet
92Kb / 3P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
TCRD2V2 TAK_CHEONG-TCRD2V2 Datasheet
173Kb / 6P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
1N5221B TAK_CHEONG-1N5221B Datasheet
133Kb / 4P
   500 mW DO-35 Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com