データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KMBT2907 データシート(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 KMBT2907
部品情報  PNP General Purpose Amplifier
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KMBT2907 データシート(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KMBT2907 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KMBT2907 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KMBT2907 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SMD Type
Transistors
www.kexin.com.cn
2
■ Electrical Characteristics Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Testconditons
Min
Max
Unit
Collector-Base Breakdown Voltage
V(BR)CBO
IC = -10 μA, IE = 0
-60
V
Collector-Emitter Breakdown Voltage*
V(BR)CEO
IC = -10 mA, IB = 0
-40
V
Emitter-Base Breakdown Voltage
V(BR)EBO
IE = -10μA, IC = 0
-5
V
Base Cutoff Current
IB
VEB = -0.5 V
-50
nA
Collector Cutoff Current
ICEX
VCE = -30 V
-50
nA
VCB = -50 V, IE = 0
-20
nA
VCB = -50 V, IE = 0, TA = 150℃
-20
μA
IC = -0.1 mA, VCE = -10 V
35
IC = -1.0 mA, VCE = -10 V
50
IC = -10 mA, VCE = -10 V
75
IC = -150 mA, VCE = -10 V
100
300
IC = -500 mA, VCE = -10 V
30
IC = -150 mA, IB = -15 mA
-0.4
V
IC = -500 mA, IB = -50 mA
-1.6
V
IC = -150 mA, IB = -15 mA
-1.3
V
IC = -500 mA, IB = -50 mA
-2.6
V
Current Gain - Bandwidth Product
fT
IC = -50 mA, VCE = -20 V,f = 100 MHz
200
MHz
Output Capacitance
Cobo
VCB = -10 V, IE = 0,f = 100 kHz
8.0
pF
Input Capacitance
Cibo
VEB = -2.0 V, IC = 0,f = 100 kHz
30
pF
Turn-on Time
ton
45
ns
Delay Time
td
10
ns
Rise Time
tr
40
ns
Turn-off Time
toff
100
ns
Storage Time
ts
80
ns
Fall Time
tf
30
ns
ICBO
VCE(sat)
Collector-Emitter Saturation Voltage*
Collector Cutoff Current
DC Current Gain
hFE
VCC = -30 V, IC = -150 mA,IB1 = -15 mA
VCC = -6.0 V, IC = -150 mA,IB1 = IB2 = -15
mA
VBE(sat)
Base-Emitter Saturation Voltage
■ Marking
Marking
W2F
KMBT2907


同様の部品番号 - KMBT2907

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
KMBT2907A KEXIN-KMBT2907A Datasheet
838Kb / 2P
   PNP T ransistors
KMBT2907AT KEXIN-KMBT2907AT Datasheet
884Kb / 2P
   PNP Transistors
More results

同様の説明 - KMBT2907

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
2N4125 FAIRCHILD-2N4125 Datasheet
23Kb / 2P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Micro Commercial Compon...
MMBT2907A MCC-MMBT2907A Datasheet
89Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Fairchild Semiconductor
BC214L FAIRCHILD-BC214L Datasheet
27Kb / 4P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Unisonic Technologies
MMBT4403 UTC-MMBT4403 Datasheet
137Kb / 5P
   PNP GENERAL PURPOSE AMPLIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
2N3906 FAIRCHILD-2N3906_01 Datasheet
98Kb / 6P
   PNP General Purpose Amplifier
2N4402 FAIRCHILD-2N4402_01 Datasheet
68Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
BCW30 FAIRCHILD-BCW30_02 Datasheet
46Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
MPS6534 FAIRCHILD-MPS6534_01 Datasheet
294Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
MPS6562 FAIRCHILD-MPS6562_07 Datasheet
295Kb / 7P
   PNP General Purpose Amplifier
BCW89 FAIRCHILD-BCW89 Datasheet
77Kb / 3P
   PNP General Purpose Amplifier
logo
Galaxy Semi-Conductor H...
BC807 BILIN-BC807 Datasheet
193Kb / 5P
   PNP General Purpose Amplifier
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com