データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BSS80 データシート(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 BSS80
部品情報  PNP Silicon Switching Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

BSS80 データシート(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  BSS80 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd BSS80 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
SMD Type
IC
www.kexin.com.cn
1
SMD Type
Transistors
0.4+0.1
-0.1
2.9+0.1
-0.1
0.95+0.1
-0.1
1.9+0.1
-0.1
1.Base
2.Emitter
3.collector
12
3
Unit: mm
SOT-23
0.1+0.05
-0.01
PNP Silicon Switching Transistors
BSS80,BSS82
Features
High DC current gain: 0.1mA to 500 mA.
Low collector-emitter saturation voltage.
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
Parameter
Symbol
BSS80
BSS82
Unit
Collector-emitter voltage
VCEO
40
60
V
Collector-base voltage
VCBO
V
Emitter-base voltage
VEBO
V
Collector current
IC
mA
Peak collector current
ICM
A
Base current
IB
mA
Peak base current
IBM
mA
Total power dissipation,TS =77
Ptot
mW
Junction temperature
Tj
Storage temperature
Tstg
Junction - soldering point
RthJS
K/W
60
5
330
150
-65to+150
220
800
1
200
100


同様の部品番号 - BSS80

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
BSS80 SIEMENS-BSS80 Datasheet
179Kb / 6P
   PNP Silicon Switching Transistors (High DC current gain Low collector-emitter saturation voltage)
logo
Infineon Technologies A...
BSS80 INFINEON-BSS80 Datasheet
59Kb / 6P
   PNP Silicon Switching Transistors
Nov-30-2001
BSS806N INFINEON-BSS806N Datasheet
251Kb / 9P
   OptiMOS?? Small-Signal-Transistor
Rev 2.2 2010-03-25
logo
ZP Semiconductor
BSS806N ZPSEMI-BSS806N Datasheet
247Kb / 3P
   OptiMOS?? Small-Signal-Transistor
logo
TY Semiconductor Co., L...
BSS806N TYSEMI-BSS806N Datasheet
160Kb / 3P
   OptiMOS2 Small-Signal-Transistor
More results

同様の説明 - BSS80

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Siemens Semiconductor G...
SMBT2907 SIEMENS-SMBT2907 Datasheet
178Kb / 6P
   PNP Silicon Switching Transistors
PZT2907 SIEMENS-PZT2907 Datasheet
127Kb / 6P
   PNP Silicon Switching Transistors
logo
Infineon Technologies A...
BSS80 INFINEON-BSS80 Datasheet
59Kb / 6P
   PNP Silicon Switching Transistors
Nov-30-2001
logo
STMicroelectronics
2N6107 STMICROELECTRONICS-2N6107 Datasheet
69Kb / 4P
   SILICON PNP SWITCHING TRANSISTORS
June 1997
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N5322 BOCA-2N5322 Datasheet
77Kb / 2P
   SWITCHING TRANSISTORS (PNP SILICON)
logo
Infineon Technologies A...
SMBT3906E6327 INFINEON-SMBT3906E6327 Datasheet
892Kb / 12P
   PNP Silicon Switching Transistors
2012-08-21
logo
Continental Device Indi...
2N3250 CDIL-2N3250 Datasheet
214Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
2N2906 CDIL-2N2906 Datasheet
147Kb / 4P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
2N2904A CDIL-2N2904A Datasheet
151Kb / 3P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N2906A BOCA-2N2906A Datasheet
44Kb / 2P
   PNP SILICON PLANAR SWITCHING TRANSISTORS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com