データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1950 データシート(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 2SD1950
部品情報  NPN Silicon Epitaxia
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SD1950 データシート(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SD1950 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
SMD Type
Transistors
1
www.kexin.com.cn
NPN Silicon Epitaxia
2SD1950
Features
High dc current gain and good hFE.
Low collector saturation voltage.
High VEBO.
Absolute Maximum Ratings Ta = 25
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Collector-base voltage
VCBO
30
V
Collector-emitter voltage
VCEO
25
V
Emitter-base voltage
VEBO
15
V
Collector current
IC
2A
Collector current (Pulse) *
IC
3A
Total power dissipation
PT
2W
Junction temperature
Tj
150
Storage temperature
Tstg
-55 to +150
*PW
10ms, duty cycle
50%
Electrical Characteristics Ta = 25
Parameter
Symbol
Testconditons
Min
Typ
Max
Unit
Collector cutoff current
ICBO
VCB =30V, IE = 0
100
nA
Emitter cutoff current
IEBO
VEB =10V, IC = 0
100
nA
VCE =5.0 V, IC = 1.0 A
800
1500
3200
VCE =5.0 V, IC = 2.0 A
400
Collector saturation voltage
VCE(sat) IC =1A, IB = 10 mA
0.18
0.3
V
Base saturation voltage
VBE(sat) IC =1A, IB = 10 mA
0.83
1.2
V
Base to emitter voltage *
VBE
VCE =5.0 V, IC = 300 mA
600
660
700
mV
Gain bandwidth product
fT
VCE =10V, IE = -500 mA
150
350
MHz
Output capacitance
Cob
VCB =10V, IE = 0 , f = 1.0 MHz
26
35
pF
* Pulsed: PW
350 ìs, duty cycle
2%
DC current gain *
hFE
hFE Classification
Marking
VM
VL
VK
hFE
800
1600
1200
2400
2000
3200


同様の部品番号 - 2SD1950

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NEC
2SD1950 NEC-2SD1950 Datasheet
255Kb / 4P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR POWER MINI MOLD
logo
Renesas Technology Corp
2SD1950 RENESAS-2SD1950 Datasheet
1Mb / 6P
   Old Company Name in Catalogs and Other Documents
2SD1950-T1-AZ RENESAS-2SD1950-T1-AZ Datasheet
1Mb / 6P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR POWER MINI MOLD
2SD1950 RENESAS-2SD1950_15 Datasheet
1Mb / 6P
   NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR POWER MINI MOLD
More results

同様の説明 - 2SD1950

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC4178 KEXIN-2SC4178 Datasheet
47Kb / 1P
   NPN Silicon Epitaxia
2SD780 KEXIN-2SD780 Datasheet
38Kb / 1P
   NPN Silicon Epitaxia
2SC3618 KEXIN-2SC3618 Datasheet
51Kb / 1P
   NPN Silicon Epitaxia
2SC3739 KEXIN-2SC3739 Datasheet
38Kb / 1P
   NPN Silicon Epitaxia
2SD2403 KEXIN-2SD2403 Datasheet
52Kb / 2P
   NPN Silicon Epitaxia
2SD2230 KEXIN-2SD2230 Datasheet
35Kb / 1P
   NPN Silicon Epitaxia
2SC4173 KEXIN-2SC4173 Datasheet
47Kb / 1P
   NPN Silicon Epitaxia
2SC3518-Z KEXIN-2SC3518-Z Datasheet
40Kb / 1P
   NPN Silicon Epitaxia
2SD1005 KEXIN-2SD1005 Datasheet
52Kb / 1P
   NPN Silicon Epitaxia
2SC4332-Z KEXIN-2SC4332-Z Datasheet
43Kb / 2P
   NPN Silicon Epitaxia
2SC3734 KEXIN-2SC3734 Datasheet
38Kb / 1P
   NPN Silicon Epitaxia
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com