データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N5062 データシート(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

部品番号 1N5062
部品情報  Silicon Mesa Rectifiers
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

1N5062 データシート(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  1N5062 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 1N5062 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 1N5062 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 1N5062 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
1N5059...1N5062
Vishay Telefunken
www.vishay.de
• FaxBack +1-408-970-5600
Rev. 2, 24-Jun-98
3 (4)
Document Number 86000
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
20
40
60
80 100 120 140 160 180
Tamb – Ambient Temperature ( °C )
15763
VR =VRRM
half sinewave
RthJA=100K/W
PCB: d=25mm
RthJA=45K/W
l=10mm
Figure 3. Max. Average Forward Current vs.
Ambient Temperature
0
0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
VF – Forward Voltage ( V )
15762
Tj =25°C
Tj = 175°C
0.01
0.1
1
10
100
0.001
Figure 4. Max. Forward Current vs. Forward Voltage
0
10
20
30
40
50
0.1
1.0
10.0
100.0
VR – Reverse Voltage ( V )
15766
f=1MHz
Figure 5. Typ. Diode Capacitance vs. Reverse Voltage
Dimensions in mm
Cathode Identification
∅ 3.6 max.
∅ 0.82 max.
4.2 max.
Sintered Glass Case
SOD 57
Weight max. 0.5 g
technical drawings
according to DIN
specifications
94 9538
26 min.
26 min.
Polarity: Cathode indicated by a band


同様の部品番号 - 1N5062

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Powerex Power Semicondu...
1N5062 POWEREX-1N5062 Datasheet
204Kb / 4P
   Passivated Rectifier
logo
Digitron Semiconductors
1N5062 DIGITRON-1N5062 Datasheet
90Kb / 2P
   STANDARD AVALANCHE SINTERGLASS DIODE
logo
General Semiconductor
1N5062 GE-1N5062 Datasheet
52Kb / 2P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION RECTIFIER
logo
Diotec Semiconductor
1N5062 DIOTEC-1N5062 Datasheet
96Kb / 2P
   Silicon Rectifier Diodes ??Silizium-Gleichrichterdioden
1N5062 DIOTEC-1N5062 Datasheet
182Kb / 2P
   Silicon Rectifiers
More results

同様の説明 - 1N5062

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
BY203 VISHAY-BY203 Datasheet
33Kb / 3P
   Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
BY448 VISHAY-BY448 Datasheet
36Kb / 3P
   Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
BYX82 VISHAY-BYX82 Datasheet
61Kb / 5P
   Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
BY268 VISHAY-BY268 Datasheet
37Kb / 3P
   Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
BYW52 VISHAY-BYW52 Datasheet
134Kb / 6P
   Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 1.6, 14-Apr-05
BY228-13 VISHAY-BY228-13 Datasheet
37Kb / 3P
   Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
BYW82 VISHAY-BYW82 Datasheet
50Kb / 4P
   Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
BYT77 VISHAY-BYT77 Datasheet
43Kb / 4P
   Fast Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 3, 07-Dec-99
BYV12 VISHAY-BYV12 Datasheet
48Kb / 4P
   Fast Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
BYW32 VISHAY-BYW32 Datasheet
46Kb / 4P
   Fast Silicon Mesa Rectifiers
Rev. 2, 24-Jun-98
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com