データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX55B47 データシート(PDF) 5 Page - Vishay Siliconix

部品番号 BZX55B47
部品情報  Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

BZX55B47 データシート(HTML) 5 Page - Vishay Siliconix

  BZX55B47 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix BZX55B47 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix BZX55B47 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix BZX55B47 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix BZX55B47 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix BZX55B47 Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
BZX55B...
Vishay Telefunken
Rev. 3, 01-Apr-99
5 (6)
www.vishay.de
• FaxBack +1-408-970-5600
Document Number 85604
Dimensions in mm
Cathode Identification
∅ 1.7 max.
∅ 0.55 max.
3.9 max.
26 min.
technical drawings
according to DIN
specifications
94 9366
Standard Glass Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Weight max. 0.3 g
26 min.


同様の部品番号 - BZX55B47

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
BZX55B47 VISHAY-BZX55B47 Datasheet
137Kb / 8P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.5, 05-Jul-07
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZX55B47 NJSEMI-BZX55B47 Datasheet
133Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZX55B47 TSC-BZX55B47 Datasheet
126Kb / 3P
   500mW, 2% Tolerance SMD Zener Diode
logo
EIC discrete Semiconduc...
BZX55B47 EIC-BZX55B47 Datasheet
41Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODES
logo
Vishay Siliconix
BZX55B47 VISHAY-BZX55B47 Datasheet
103Kb / 7P
   Small Signal Zener Diodes
Rev. 1.7, 25-Nov-11
More results

同様の説明 - BZX55B47

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
BZX85B VISHAY-BZX85B Datasheet
56Kb / 5P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 3, 01-Apr-99
TZQ5221B VISHAY-TZQ5221B Datasheet
83Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 3, 01-Apr-99
1N4678 VISHAY-1N4678 Datasheet
67Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
BZM55C VISHAY-BZM55C Datasheet
82Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 3, 01-Apr-99
BZT55C VISHAY-BZT55C Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 3, 01-Apr-99
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
BZX55B PFS-BZX55B Datasheet
152Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZX55B NJSEMI-BZX55B_16 Datasheet
133Kb / 2P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
logo
Vishay Siliconix
TZS4678 VISHAY-TZS4678 Datasheet
79Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 2, 01-Apr-99
logo
TEMIC Semiconductors
BZT55C TEMIC-BZT55C Datasheet
82Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
logo
Vishay Siliconix
BZM55B VISHAY-BZM55B Datasheet
82Kb / 6P
   Silicon Epitaxial Planar Z-Diodes
Rev. 3, 01-Apr-99
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com