データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TDD25-12D2 データシート(PDF) 2 Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.

部品番号 TDD25-12D2
部品情報  DC - DC CONVERTER 23 ~ 25W SINGLE & DUAL OUTPUT
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CHINFA [Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.chinfa.com
Logo CHINFA - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.

TDD25-12D2 データシート(HTML) 2 Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.

  TDD25-12D2 Datasheet HTML 1Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd. TDD25-12D2 Datasheet HTML 2Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd. TDD25-12D2 Datasheet HTML 3Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd. TDD25-12D2 Datasheet HTML 4Page - Chinfa Electronics Ind. Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
sales@chinfa.com
TDD25 SERIES
CIRCUIT SCHEMATIC
SINGLE & DUAL OUTPUT
Vo -
Vo +
Switching
Device
Opto -
Isolation
Reference &
Error Amp.
PWM
Controller
Vi +
Vi -
Block diagram for TDD25 series with single output
Rectifier
ON / OFF
Trim
com
Vi +
Vi -
Vo -
Vo +
Switching
Device
PWM
Controller
Opto -
Isolation
Reference &
Error Amp.
Block diagram for TDD25 series with dual output
Rectifier
Rectifier
ON / OFF
Trim
www.chinfa.com
2007.08.30


同様の部品番号 - TDD25-12D2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Chinfa Electronics Ind....
TDD25-12D2 CHINFA-TDD25-12D2 Datasheet
263Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 23 ~ 25W SINGLE & DUAL OUTPUT
TDD25-12D2 CHINFA-TDD25-12D2 Datasheet
225Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 23 ~ 25W SINGLE & DUAL OUTPUT
More results

同様の説明 - TDD25-12D2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Chinfa Electronics Ind....
TDD25-03S2 CHINFA-TDD25-03S2_10 Datasheet
263Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 23 ~ 25W SINGLE & DUAL OUTPUT
TDD25 CHINFA-TDD25_14 Datasheet
225Kb / 4P
   DC - DC CONVERTER 23 ~ 25W SINGLE & DUAL OUTPUT
logo
DENSEI-LAMBDA
PP10-24-5 LAMBDA-PP10-24-5 Datasheet
188Kb / 4P
   Single, Dual output DC-DC converter 1.5W ~ 25W
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-25 MEANWELL-SD-25_12 Datasheet
413Kb / 2P
   25W Single Output DC-DC Converter
logo
Astrodyne Corporation
SD25 ASTRODYNE-SD25 Datasheet
994Kb / 2P
   25W Single Output DC-DC Converter
logo
Mean Well Enterprises C...
SD-25 MEANWELL-SD-25 Datasheet
407Kb / 2P
   25W Single Output DC-DC Converter
SD-25 MEANWELL-SD-25_10 Datasheet
413Kb / 2P
   25W Single Output DC-DC Converter
logo
Astrodyne Corporation
SD-25 ASTRODYNE-SD-25 Datasheet
484Kb / 2P
   25W Single Output DC-DC Converter
logo
DENSEI-LAMBDA
PP15 LAMBDA-PP15 Datasheet
188Kb / 4P
   Single output DC-DC converter 1.5W ~ 25W???
PPD3 LAMBDA-PPD3 Datasheet
188Kb / 4P
   Single output DC-DC converter 1.5W ~ 25W????
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com