データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FAN4801MY データシート(PDF) 14 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FAN4801MY
部品情報  PFC/PWM Controller Combination
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FAN4801MY データシート(HTML) 14 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FAN4801MY Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FAN4801MY Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor FAN4801MY Datasheet HTML 12Page - Fairchild Semiconductor FAN4801MY Datasheet HTML 13Page - Fairchild Semiconductor FAN4801MY Datasheet HTML 14Page - Fairchild Semiconductor FAN4801MY Datasheet HTML 15Page - Fairchild Semiconductor FAN4801MY Datasheet HTML 16Page - Fairchild Semiconductor FAN4801MY Datasheet HTML 17Page - Fairchild Semiconductor FAN4801MY Datasheet HTML 18Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 24 page
background image
© 2008 Fairchild Semiconductor Corporation
www.fairchildsemi.com
FAN4800A/C, FAN4801/1S/2/2L • Rev. 1.0.1
14
Typical Characteristics
7.475
7.480
7.485
7.490
7.495
7.500
7.505
7.510
7.515
7.520
-40℃ -25℃ -10℃
5℃
20℃ 35℃ 50℃ 65℃ 80℃ 95℃ 110℃ 125℃
0
1
2
3
4
5
6
-40℃ -25℃ -10℃
5℃
20℃
35℃
50℃
65℃
80℃
95℃ 110℃ 125℃
Figure 15. VVREF vs. Temperature
Figure 16.
ΔV
VREF1 vs. Temperature
-0.02
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
-40℃ -25℃ -10℃ 5℃
20℃ 35℃ 50℃ 65℃ 80℃ 95℃ 110℃ 125℃
18.0
18.5
19.0
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
-40℃ -25℃ -10℃ 5℃
20℃ 35℃ 50℃ 65℃ 80℃ 95℃ 110℃ 125℃
Figure 17.
ΔV
VREF2 vs. Temperature
Figure 18. IREF-MAX. vs. Temperature
2.730
2.732
2.734
2.736
2.738
2.740
2.742
-40℃ -25℃ -10℃ 5℃
20℃ 35℃ 50℃ 65℃ 80℃ 95℃ 110℃ 125℃
250.8
251.0
251.2
251.4
251.6
251.8
252.0
252.2
-40℃ -25℃ -10℃ 5℃
20℃ 35℃ 50℃ 65℃ 80℃ 95℃ 110℃ 125℃
Figure 19. VPFC-OVP vs. Temperature
Figure 20.
ΔV
PFC-OVP vs. Temperature
2.388
2.390
2.392
2.394
2.396
2.398
2.400
-40℃ -25℃ -10℃ 5℃
20℃ 35℃ 50℃ 65℃ 80℃ 95℃ 110℃ 125℃
1.240
1.245
1.250
1.255
1.260
1.265
1.270
1.275
-40℃ -25℃ -10℃ 5℃
20℃ 35℃ 50℃ 65℃ 80℃ 95℃ 110℃ 125℃
Figure 21. VRD-FBPFC vs. Temperature
Figure 22.
ΔV
RD-FBPFC vs. Temperature


同様の部品番号 - FAN4801MY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FAN4801MY FAIRCHILD-FAN4801MY Datasheet
647Kb / 24P
   PFC/PWM Controller Combination
More results

同様の説明 - FAN4801MY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FAN4800AU FAIRCHILD-FAN4800AU Datasheet
987Kb / 20P
   PFC/ PWM Controller Combination
AN-8027 FAIRCHILD-AN-8027 Datasheet
620Kb / 17P
   PFCPWM Combination Controller
FAN4800A FAIRCHILD-FAN4800A_09 Datasheet
647Kb / 24P
   PFC/PWM Controller Combination
FAN4800AS FAIRCHILD-FAN4800AS Datasheet
583Kb / 19P
   PFC/PWM Controller Combination
FAN4800AUN FAIRCHILD-FAN4800AUN Datasheet
987Kb / 20P
   PFC/ PWM Controller Combination
FAN3988IL6X-F113 FAIRCHILD-FAN3988IL6X-F113 Datasheet
992Kb / 21P
   PFC/ PWM Controller Combination
logo
Texas Instruments
UCC28500-12 TI1-UCC28500-12 Datasheet
914Kb / 35P
[Old version datasheet]   BiCMOS PFC/PWM COMBINATION CONTROLLER
UCC28521 TI1-UCC28521_16 Datasheet
790Kb / 34P
[Old version datasheet]   ADVANCED PFC/PWM COMBINATION CONTROLLER
UCC28500 TI-UCC28500 Datasheet
571Kb / 31P
[Old version datasheet]   BICMOS PFC/PWM COMBINATION CONTROLLER
UCC18500 TI-UCC18500 Datasheet
91Kb / 8P
[Old version datasheet]   BiCMOS PFC/PWM Combination Controller
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com