データシートサーチシステム |
|
TIP100 データシート(PDF) 1 Page - Savantic, Inc. |
|
TIP100 データシート(HTML) 1 Page - Savantic, Inc. |
1 / 3 page SavantIC Semiconductor Product Specification Silicon NPN Darlington Power Transistors TIP100/101/102 DESCRIPTION ·With TO-220C package ·DARLINGTON ·High DC current gain ·Low collector saturation voltage ·Complement to type TIP105/106/107 APPLICATIONS ·For industrial use PINNING PIN DESCRIPTION 1 Base 2 Collector;connected to mounting base 3 Emitter ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Tc=25 ) SYMBOL PARAMETER CONDITIONS VALUE UNIT TIP100 60 TIP101 80 VCBO Collector-base voltage TIP102 Open emitter 100 V TIP100 60 TIP101 80 VCEO Collector-emitter voltage TIP102 Open base 100 V VEBO Emitter-base voltage Open collector 5 V IC Collector current-DC 8 A ICM Collector current-Pulse 15 A IB Base current-DC 1 A TC=25 80 PC Collector power dissipation Ta=25 2 W Tj Junction temperature 150 Tstg Storage temperature -65~150 |
同様の部品番号 - TIP100 |
|
同様の説明 - TIP100 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |