データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BD250 データシート(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

部品番号 BD250
部品情報  Silicon PNP Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
ホームページ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

BD250 データシート(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  BD250 Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. BD250 Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. BD250 Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon PNP Power Transistors
BD250/A/B/C
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
BD250
-45
BD250A
-60
BD250B
-80
V(BR)CEO
Collector-emitter
breakdown voltage
BD250C
IC=-30mA ;IB=0
-100
V
VCEsat-1
Collector-emitter saturation voltage
IC=-15A ;IB=-1.5A
-1.8
V
VCEsat-2
Collector-emitter saturation voltage
IC=-25A ;IB=-5A
-4.0
V
VBE-1
Base-emitter on voltage
IC=-15A ; VCE=-4V
-1.6
V
VBE-2
Base-emitter on voltage
IC=-25A ; VCE=-4V
-3.0
V
BD250/250A
VCE=-30V IB=0
ICEO
Collector
cut-off current
BD250B/250C
VCE=-60V IB=0
-1.0
mA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=-5V; IC=0
-1.0
mA
hFE-1
DC current gain
IC=-1.5A ; VCE=-4V
25
hFE-2
DC current gain
IC=-15A ; VCE=-4V
10
hFE-3
DC current gain
IC=-25A ; VCE=-4V
5
Switching times
ton
Turn-on time
0.2
µs
toff
Turn-off time
IC=-5A;
IB1=-IB2=-0.5A
RL=5A
0.4
µs


同様の部品番号 - BD250

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
BD250 MOSPEC-BD250 Datasheet
131Kb / 3P
   POWER TRANSISTORS(25A,125W)
logo
Power Innovations Ltd
BD250 POINN-BD250 Datasheet
93Kb / 6P
   PNP SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Bourns Electronic Solut...
BD250 BOURNS-BD250 Datasheet
109Kb / 5P
   PNP SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Inchange Semiconductor ...
BD250 ISC-BD250 Datasheet
135Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
BD250 SAVANTIC-BD250 Datasheet
146Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

同様の説明 - BD250

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3789 BOCA-2N3789 Datasheet
124Kb / 3P
   SILICON PNP POWER TRANSISTORS
logo
Microsemi Corporation
2N3720 MICROSEMI-2N3720 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6303 MICROSEMI-2N6303 Datasheet
56Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJE5730 ONSEMI-MJE5730 Datasheet
139Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS PNP SILICON
REV 1
logo
Power Innovations Ltd
BD246 POINN-BD246 Datasheet
91Kb / 6P
   PNP SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2N4898 JMNIC-2N4898 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N4901 JMNIC-2N4901 Datasheet
49Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6491 JMNIC-2N6491 Datasheet
103Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1050 JMNIC-2SA1050 Datasheet
151Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1072 JMNIC-2SA1072 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1073 JMNIC-2SA1073 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com