データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1457A データシート(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

部品番号 2SD1457A
部品情報  Silicon NPN Power Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
ホームページ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

2SD1457A データシート(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  2SD1457A Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. 2SD1457A Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. 2SD1457A Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon NPN Power Transistors
2SD1457 2SD1457A
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
2SD1457
150
VCEO(SUS)
Collector-emitter
sustaining voltage
2SD1457A
IC=2A ;L=10mH
200
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE=0.1A ;IC=0
5
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=3A ;IB=60mA
1.5
V
VBEsat
Base-emitter saturation voltage
IC=3A ;IB=60mA
2.5
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=200V; IE=0
100
µA
hFE
DC current gain
IC=2A ; VCE=2V
700
10000
fT
Transition frequency
IC=0.5A ; VCE=10V;f=1MHz
15
MHz
hFE Classifications
Q
P
O
700-2500
2000-5000
4000-10000


同様の部品番号 - 2SD1457A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1457A PANASONIC-2SD1457A Datasheet
61Kb / 2P
   Silicon NPN triple diffusion planar type Darlington(For power amplification)
logo
Inchange Semiconductor ...
2SD1457A ISC-2SD1457A Datasheet
132Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SD1457A SAVANTIC-2SD1457A Datasheet
121Kb / 3P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

同様の説明 - 2SD1457A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MJ8504 MOTOROLA-MJ8504 Datasheet
416Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Texas Instruments
TIPL751 TI-TIPL751 Datasheet
224Kb / 7P
[Old version datasheet]   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Transys Electronics
TIPL765 TRSYS-TIPL765 Datasheet
805Kb / 6P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Siemens Semiconductor G...
BU208 SIEMENS-BU208 Datasheet
100Kb / 4P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX80 SIEMENS-BUX80 Datasheet
117Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
BUX84 SIEMENS-BUX84 Datasheet
106Kb / 5P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N6676 BOCA-2N6676 Datasheet
144Kb / 3P
   NPN SILICON POWER TRANSISTORS
logo
ON Semiconductor
TIP47 ONSEMI-TIP47 Datasheet
199Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995 REV 1
2N5301 ONSEMI-2N5301 Datasheet
251Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
1995
2N5655 ONSEMI-2N5655 Datasheet
176Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
April, 2002 ??Rev. 7
2N6338 ONSEMI-2N6338 Datasheet
155Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS NPN SILICON
May, 2001 ??Rev. 10
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com