データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1263N データシート(PDF) 2 Page - Savantic, Inc.

部品番号 2SA1263N
部品情報  Silicon PNP Power Transistors
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAVANTIC [Savantic, Inc.]
ホームページ  http://www.svntc.com
Logo SAVANTIC - Savantic, Inc.

2SA1263N データシート(HTML) 2 Page - Savantic, Inc.

  2SA1263N Datasheet HTML 1Page - Savantic, Inc. 2SA1263N Datasheet HTML 2Page - Savantic, Inc. 2SA1263N Datasheet HTML 3Page - Savantic, Inc. 2SA1263N Datasheet HTML 4Page - Savantic, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
SavantIC Semiconductor
Product Specification
2
Silicon PNP Power Transistors
2SA1263N
CHARACTERISTICS
Tj=25
unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC=-50mA ,IB=0
-80
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=-5A; IB=-0.5A
-1.0
-2.0
V
VBE
Base-emitter on voltage
IC=-3A ; VCE=-5V
-0.95
-1.5
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=-80V; IE=0
-5
µA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=-5V; IC=0
-5
µA
hFE-1
DC current gain
IC=-1A ; VCE=-5V
55
160
hFE-2
DC current gain
IC=-3A ; VCE=-5V
35
fT
Transition frequency
IC=-1A ; VCE=-5V
30
MHz
Cob
Output capacitance
IE=0 ; VCB=-10V ;f=1MHz
290
pF
hFE-1 Classifications
R
O
55-110
80-160


同様の部品番号 - 2SA1263N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
2SA1263N ISC-2SA1263N Datasheet
149Kb / 4P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SA1263N JMNIC-2SA1263N Datasheet
204Kb / 4P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1263N JMNIC-2SA1263N Datasheet
204Kb / 4P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1263N JMNIC-2SA1263N_15 Datasheet
204Kb / 4P
   Silicon PNP Power Transistors
More results

同様の説明 - 2SA1263N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Boca Semiconductor Corp...
2N3789 BOCA-2N3789 Datasheet
124Kb / 3P
   SILICON PNP POWER TRANSISTORS
logo
Microsemi Corporation
2N3720 MICROSEMI-2N3720 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6303 MICROSEMI-2N6303 Datasheet
56Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
logo
ON Semiconductor
MJE5730 ONSEMI-MJE5730 Datasheet
139Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS PNP SILICON
REV 1
logo
Power Innovations Ltd
BD246 POINN-BD246 Datasheet
91Kb / 6P
   PNP SILICON POWER TRANSISTORS
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2N4898 JMNIC-2N4898 Datasheet
55Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N4901 JMNIC-2N4901 Datasheet
49Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2N6491 JMNIC-2N6491 Datasheet
103Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1050 JMNIC-2SA1050 Datasheet
151Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1072 JMNIC-2SA1072 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
2SA1073 JMNIC-2SA1073 Datasheet
162Kb / 3P
   Silicon PNP Power Transistors
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com