データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CS874A1 データシート(PDF) 2 Page - High Voltage Power Solutions, Inc.

部品番号 CS874A1
部品情報  MOV Modules
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HVPSI [High Voltage Power Solutions, Inc.]
ホームページ  http://www.hvpsi.com
Logo HVPSI - High Voltage Power Solutions, Inc.

CS874A1 データシート(HTML) 2 Page - High Voltage Power Solutions, Inc.

  CS874A1 Datasheet HTML 1Page - High Voltage Power Solutions, Inc. CS874A1 Datasheet HTML 2Page - High Voltage Power Solutions, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MECHANICAL DIMENSIONS
A Package
B Package
C Package
D Package
E Package
Dimensions in Inches.
Standard line wires are 12” 18 AWG white wires.
Standard ground wire is 12” 18 AWG green wire.
MOV Modules
CS800-Series


同様の部品番号 - CS874A1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
CS8 IXYS-CS8 Datasheet
51Kb / 3P
   Phase Control Thyristors
CS8 IXYS-CS8 Datasheet
51Kb / 3P
   Phase Control Thyristors
logo
List of Unclassifed Man...
CS8-02GO2 ETC1-CS8-02GO2 Datasheet
244Kb / 2P
   Netzthyristoren Phase control thyristors
CS8-04GO2 ETC1-CS8-04GO2 Datasheet
244Kb / 2P
   Netzthyristoren Phase control thyristors
CS8-06GO2 ETC1-CS8-06GO2 Datasheet
244Kb / 2P
   Netzthyristoren Phase control thyristors
More results

同様の説明 - CS874A1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Socay Electornics Co., ...
05D101K SOCAY-05D101K Datasheet
303Kb / 4P
   Radial Lead Varistor (MOV)
14D180K SOCAY-14D180K Datasheet
309Kb / 4P
   Radial Lead Varistor (MOV)
logo
HuaXinAn Electronics CO...
VDR34S130 HUAXINAN-VDR34S130 Datasheet
280Kb / 5P
   Metal Oxide Varistors (MOV)
34S471K HUAXINAN-34S471K Datasheet
280Kb / 5P
   Metal Oxide Varistors (MOV)
20D HUAXINAN-20D Datasheet
456Kb / 6P
   Metal Oxide Varistors (MOV)
32D HUAXINAN-32D Datasheet
191Kb / 4P
   Metal Oxide Varistors (MOV)
logo
UN Semiconducctor INC
40D UNSEMI-40D Datasheet
2Mb / 4P
   Radial Lead Varistor (MOV)
Revision March 1,2022
14D471KT UNSEMI-14D471KT Datasheet
540Kb / 2P
   Thermal Fuse & MOV (TFMOV)
Revision December 18, 2013
34S750T UNSEMI-34S750T Datasheet
2Mb / 3P
   Radial Lead Varistor (MOV)
Revision March 1,2022
logo
NTE Electronics
NTE1V010 NTE-NTE1V010_13 Datasheet
67Kb / 3P
   Metal Oxide Varistors (MOV)
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com