データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM7644DE データシート(PDF) 5 Page - Pletronics, Inc.

部品番号 SM7644DE
部品情報  5.0 V CMOS Clock Oscillators
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PLETRONICS [Pletronics, Inc.]
ホームページ  http://www.pletronics.com
Logo PLETRONICS - Pletronics, Inc.

SM7644DE データシート(HTML) 5 Page - Pletronics, Inc.

  SM7644DE Datasheet HTML 1Page - Pletronics, Inc. SM7644DE Datasheet HTML 2Page - Pletronics, Inc. SM7644DE Datasheet HTML 3Page - Pletronics, Inc. SM7644DE Datasheet HTML 4Page - Pletronics, Inc. SM7644DE Datasheet HTML 5Page - Pletronics, Inc. SM7644DE Datasheet HTML 6Page - Pletronics, Inc. SM7644DE Datasheet HTML 7Page - Pletronics, Inc. SM7644DE Datasheet HTML 8Page - Pletronics, Inc. SM7644DE Datasheet HTML 9Page - Pletronics, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
SM76D Series 5.0 V
CMOS Clock Oscillators
March 2008
www.pletronics.com
425-776-1880
5
Reliability: Environmental Compliance
Parameter
Condition
Mechanical Shock
MIL-STD-883 Method 2002, Condition B
Vibration
MIL-STD-883 Method 2007, Condition A
Solderability
MIL-STD-883 Method 2003
Thermal Shock
MIL-STD-883 Method 1011, Condition A
ESD Rating
Model
Minimum Voltage
Conditions
Human Body Model
1500
MIL-STD-883 Method 3115
Charged Device Model
1000
JESD 22-C101
Package Labeling
Label is 1" x 2.6" (25.4mm x 66.7mm)
Label is 1" x 2.6" (25.4mm x 66.7mm)
Font is Courier New
Font is Arial
Bar code is 39-Full ASCII


同様の部品番号 - SM7644DE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pletronics, Inc.
SM7644DEV PLETRONICS-SM7644DEV Datasheet
206Kb / 9P
   3.3 V CMOS Clock Oscillators
SM7644DEW PLETRONICS-SM7644DEW Datasheet
205Kb / 9P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
SM7644DEX PLETRONICS-SM7644DEX Datasheet
203Kb / 9P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
More results

同様の説明 - SM7644DE

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pletronics, Inc.
SM7745DE PLETRONICS-SM7745DE Datasheet
149Kb / 8P
   5.0 V CMOS Clock Oscillators
SM7745HE PLETRONICS-SM7745HE Datasheet
110Kb / 8P
   5.0 V CMOS Clock Oscillators
SM5545ME PLETRONICS-SM5545ME Datasheet
152Kb / 8P
   5.0 V CMOS Clock Oscillators
SM7745ME PLETRONICS-SM7745ME Datasheet
150Kb / 8P
   5.0 V CMOS Clock Oscillators
SQ3345DES PLETRONICS-SQ3345DES Datasheet
132Kb / 7P
   5.0 V CMOS Clock Oscillators
SM5545TE PLETRONICS-SM5545TE Datasheet
151Kb / 8P
   5.0 V CMOS Clock Oscillators
P1145-3SDES PLETRONICS-P1145-3SDES Datasheet
78Kb / 7P
   P113SD Series 5.0 V CMOS Clock Oscillators
SM5545TEX PLETRONICS-SM5545TEX Datasheet
152Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM7745DEX PLETRONICS-SM7745DEX Datasheet
149Kb / 8P
   1.8 V CMOS Clock Oscillators
SM7745DEW PLETRONICS-SM7745DEW Datasheet
152Kb / 8P
   2.5 V CMOS Clock Oscillators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com