データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SML-LX1610UWC データシート(PDF) 1 Page - LUMEX INC.

部品番号 SML-LX1610UWC
部品情報  10.60 x 10mm HIGH POWER LED, ULTRA WHITE
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LUMEX [LUMEX INC.]
ホームページ  http://www.lumex.com
Logo LUMEX - LUMEX INC.

SML-LX1610UWC データシート(HTML) 1 Page - LUMEX INC.

  SML-LX1610UWC Datasheet HTML 1Page - LUMEX INC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image


同様の部品番号 - SML-LX1610UWC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SML-LX1610UWC ETC2-SML-LX1610UWC Datasheet
59Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER, ULTRA WHITE
logo
LUMEX INC.
SML-LX1610UWC+A LUMEX-SML-LX1610UWC+A Datasheet
61Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED, ULTRA WHITE
logo
List of Unclassifed Man...
SML-LX1610UWCA ETC2-SML-LX1610UWCA Datasheet
61Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED, ULTRA WHITE
More results

同様の説明 - SML-LX1610UWC

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SML-LX1610UWCA ETC2-SML-LX1610UWCA Datasheet
61Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED, ULTRA WHITE
logo
LUMEX INC.
SML-LX1610UWC+A LUMEX-SML-LX1610UWC+A Datasheet
61Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED, ULTRA WHITE
logo
List of Unclassifed Man...
SML-LX1610UWC ETC2-SML-LX1610UWC Datasheet
59Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER, ULTRA WHITE
logo
LUMEX INC.
SML-LX1610SIC LUMEX-SML-LX1610SIC Datasheet
59Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED, 625nm RED LED
logo
List of Unclassifed Man...
SML-LX1610SYC ETC2-SML-LX1610SYC Datasheet
59Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED 590nm yellow LED.
logo
LUMEX INC.
SML-LX1610RGBWA LUMEX-SML-LX1610RGBWA Datasheet
76Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED, RGB LEDs
logo
List of Unclassifed Man...
SML-LX1610SYCA ETC2-SML-LX1610SYCA Datasheet
57Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED 590nm yellow LED.
SML-LX1610UPGCA ETC2-SML-LX1610UPGCA Datasheet
59Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED 590nm GREEN LED.
SML-LX1610USBC ETC2-SML-LX1610USBC Datasheet
57Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED 470nm blue LED.
logo
LUMEX INC.
SML-LX1610RGBW+A LUMEX-SML-LX1610RGBW+A Datasheet
75Kb / 1P
   10.60 x 10mm HIGH POWER LED, RGB LEDs
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com