データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FWLF1634RL29 データシート(PDF) 9 Page - Finisar Corporation.

部品番号 FWLF1634RL29
部品情報  4Gbps Long-Reach DWDM SFP Transceiver
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FINISAR [Finisar Corporation.]
ホームページ  http://www.finisar.com/home.php
Logo FINISAR - Finisar Corporation.

FWLF1634RL29 データシート(HTML) 9 Page - Finisar Corporation.

Back Button FWLF1634RL29 Datasheet HTML 2Page - Finisar Corporation. FWLF1634RL29 Datasheet HTML 3Page - Finisar Corporation. FWLF1634RL29 Datasheet HTML 4Page - Finisar Corporation. FWLF1634RL29 Datasheet HTML 5Page - Finisar Corporation. FWLF1634RL29 Datasheet HTML 6Page - Finisar Corporation. FWLF1634RL29 Datasheet HTML 7Page - Finisar Corporation. FWLF1634RL29 Datasheet HTML 8Page - Finisar Corporation. FWLF1634RL29 Datasheet HTML 9Page - Finisar Corporation. FWLF1634RL29 Datasheet HTML 10Page - Finisar Corporation.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
FWLF1634Ryxx DWDM SFP Preliminary Product Specification – February 2009
F i n i s a r
© Finisar Corporation
PRELIMINARY
Page 9
Rev C2, Feb.2009
X.
Mechanical Specifications
Finisar’s Multi-rate DWDM Small Form Factor Pluggable (SFP) transceivers are
compatible with the dimensions defined by the DWDM SFP Multi-Sourcing Agreement
(MSA)
6.
Figure 1. DWDM SFP Outline Drawing (units in inches [mm])


同様の部品番号 - FWLF1634RL29

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Finisar Corporation.
FWLF1634RL FINISAR-FWLF1634RL Datasheet
374Kb / 11P
   Long-Reach DWDM SFP Transceiver
logo
Frontier Electronics.
FWLF1634RLXX FRONTIER-FWLF1634RLXX Datasheet
1Mb / 5P
   Product Guide
logo
Finisar Corporation.
FWLF1634RLXX FINISAR-FWLF1634RLXX Datasheet
374Kb / 11P
   Long-Reach DWDM SFP Transceiver
More results

同様の説明 - FWLF1634RL29

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Finisar Corporation.
FWLF1634RY17 FINISAR-FWLF1634RY17 Datasheet
205Kb / 10P
   4Gbps Long-Reach DWDM SFP Transceiver
FWLF1631R FINISAR-FWLF1631R Datasheet
347Kb / 10P
   Long-Reach DWDM SFP Transceiver
FWLF1631R17 FINISAR-FWLF1631R17 Datasheet
106Kb / 10P
   Long-Reach DWDM SFP Transceiver
FWLF1631RXX FINISAR-FWLF1631RXX Datasheet
347Kb / 10P
   Long-Reach DWDM SFP Transceiver
FWLF1634RL FINISAR-FWLF1634RL Datasheet
374Kb / 11P
   Long-Reach DWDM SFP Transceiver
FWDM-1629-17 FINISAR-FWDM-1629-17 Datasheet
97Kb / 10P
   DWDM SFP Transceiver
FWLF1631 FINISAR-FWLF1631 Datasheet
205Kb / 10P
   DWDM SFP Transceiver
logo
OPLINK Communications I...
S0255-TPD2XGKZRXXG OPLINK-S0255-TPD2XGKZRXXG Datasheet
627Kb / 9P
   DWDM 80km SFP Transceiver
TPD1XGKZRXXG OPLINK-TPD1XGKZRXXG Datasheet
629Kb / 9P
   DWDM 80km SFP Transceiver
TPD2XGKZRXXG OPLINK-TPD2XGKZRXXG Datasheet
627Kb / 9P
   DWDM 80km SFP Transceiver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com