データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

U12C30 データシート(PDF) 2 Page - Mospec Semiconductor

部品番号 U12C30
部品情報  POWER RECTIFIERS(12A,300-600V)
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOSPEC [Mospec Semiconductor]
ホームページ  http://www.mospec.com.tw
Logo MOSPEC - Mospec Semiconductor

U12C30 データシート(HTML) 2 Page - Mospec Semiconductor

  U12C30 Datasheet HTML 1Page - Mospec Semiconductor U12C30 Datasheet HTML 2Page - Mospec Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


同様の部品番号 - U12C30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
U12C05 MOSPEC-U12C05 Datasheet
135Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(12A,50-200V)
U12C05 MOSPEC-U12C05_05 Datasheet
140Kb / 2P
   SWITCHMODE DUAL ULFRAFAST POWER RECTIFIERS
U12C10 MOSPEC-U12C10 Datasheet
135Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(12A,50-200V)
U12C15 MOSPEC-U12C15 Datasheet
135Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(12A,50-200V)
U12C20 MOSPEC-U12C20 Datasheet
135Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(12A,50-200V)
More results

同様の説明 - U12C30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Mospec Semiconductor
F12C30 MOSPEC-F12C30 Datasheet
141Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(12A,300-600V)
U06C30 MOSPEC-U06C30 Datasheet
141Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(6.0A,300-600V)
F30D30 MOSPEC-F30D30 Datasheet
140Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(30A,300-600V)
U20C30 MOSPEC-U20C30 Datasheet
141Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(20A,300-600V)
U20D30 MOSPEC-U20D30 Datasheet
140Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(20A,300-600V)
U30D30 MOSPEC-U30D30 Datasheet
142Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(30A,300-600V)
U60D30 MOSPEC-U60D30 Datasheet
143Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(60A,300-600V)
F16C30 MOSPEC-F16C30 Datasheet
137Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(16A,300-600V)
U16C30 MOSPEC-U16C30 Datasheet
138Kb / 2P
   POWER RECTIFIERS(16A,300-600V)
U08A30 MOSPEC-U08A30 Datasheet
134Kb / 2P
   FAST RECTIFIERS(8A,300-600V)
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com